Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBS250 Datasheet(PDF) 21 Page - Cisco Systems, Inc.

Part # CBS250
Description  Switches inteligentes Cisco Business serie 250
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CISCO [Cisco Systems, Inc.]
Direct Link  https://www.cisco.com/
Logo CISCO - Cisco Systems, Inc.

CBS250 Datasheet(HTML) 21 Page - Cisco Systems, Inc.

Back Button CBS250 Datasheet HTML 17Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 18Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 19Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 20Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 21Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 22Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 23Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 24Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 25Page - Cisco Systems, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 25 page
background image
© 2020 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Página 21 de 25
Característica
Descripción
CBS250-48T-4G
3,95 kg (8,71 lb)
CBS250-48PP-4G
5,43 kg (11,97 lb)
CBS250-48P-4G
5,43 kg (11,97 lb)
CBS250-24T-4X
2,78 kg (6,13 lb)
CBS250-24P-4X
3,68 kg (8,11 lb)
CBS250-24FP-4X
4,6 kg (10,14 lb)
CBS250-48T-4X
3,95 kg (8,71 lb)
CBS250-48P-4X
5,43 kg (11,97 lb)
Alimentación
100 a 240 V 50 a 60 Hz, interna, universal: CBS250-16T-2G, CBS250-16P-2G, CBS250-
24T-4G, CBS250-24PP-4G, CBS250-24P-4G, CBS250-24FP-4G, CBS250-48T-4G,
CBS250-48PP-4G, CBS250-48P-4G, CBS250-24T-4X, CBS250-24P-4X, CBS250-24FP-
4X, CBS250-48T-4X, CBS250-48P-4X
100 a 240 V 50 a 60 Hz, externo: CBS250-8T-E-2G, CBS250-8PP-E-2G, CBS250-8P-E-
2G, CBS250-8FP-E-2G
Certificación
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A
Temperatura de
funcionamiento
de -5 a 50 °C (23 a 122 °F)
Temperatura de
almacenamiento
de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F)
Humedad de
funcionamiento
Del 10 al 90 %, relativa, sin condensación
Humedad de
almacenamiento
Del 10 al 90 %, relativa, sin condensación
Ruido acústico y tiempo
medio entre fallas (MTBF)
Nombre del
modelo
Ventilador (número)
Ruido acústico
MTBF a 25 °C (horas)
CBS250-8T-E-2G
Sin ventilador
N/D
2 171 669
CBS250-8PP-E-2G Sin ventilador
N/D
1 706 649
CBS250-8P-E-2G
Sin ventilador
N/D
1 706 649
CBS250-8FP-E-2G Sin ventilador
N/D
1 706 649
CBS250-16T-2G
Sin ventilador
N/D
2 165 105
CBS250-16P-2G
Sin ventilador
N/D
706 983
CBS250-24T-4G
Sin ventilador
N/D
2 026 793
CBS250-24PP-4G Sin ventilador
N/D
698 220



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com