Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBS250 Datasheet(PDF) 5 Page - Cisco Systems, Inc.

Part # CBS250
Description  Switches inteligentes Cisco Business serie 250
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CISCO [Cisco Systems, Inc.]
Direct Link  https://www.cisco.com/
Logo CISCO - Cisco Systems, Inc.

CBS250 Datasheet(HTML) 5 Page - Cisco Systems, Inc.

  CBS250 Datasheet HTML 1Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 2Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 3Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 4Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 5Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 6Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 7Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 8Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 9Page - Cisco Systems, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
© 2020 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Página 5 de 25
●
Rendimiento y confiabilidad: los switches Cisco Business serie 250 se han probado para ofrecer la alta
disponibilidad y el rendimiento que se espera de un switch Cisco y le permite evitar costosos tiempos de
inactividad. Los switches aceleran los tiempos de transferencia de archivos, mejoran las redes lentas,
mantienen sus aplicaciones empresariales vitales disponibles y permiten que sus empleados respondan
más rápidamente a los clientes y entre sí. Con una red basada en los switches Cisco Business serie 250,
puede abordar todas sus comunicaciones empresariales y necesidades de conectividad y reducir el
costo total de propiedad de su infraestructura tecnológica. Los switches Cisco Business serie 250
también admiten uplinks 10 Gigabit Ethernet en determinados modelos, para que pueda construir una
red de alto rendimiento, preparada para el futuro y que sea compatible con su empresa pujante.
●
Routing estático de capa 3: esta funcionalidad le permite segmentar su red en grupos de trabajo
separados y comunicarse por medio de VLAN sin deteriorar el rendimiento de la aplicación. Como
resultado, puede administrar el routing interno con sus switches y destinar su router a tareas de
seguridad y tráfico externo, lo cual ayudará a que su red funcione de forma más eficiente.
●
Power over Ethernet Plus (PoE+): los switches Cisco Business serie 250 se encuentran disponibles con
PoE+ en los modelos Gigabit Ethernet. Esta funcionalidad permite la implementación de telefonía IP,
tecnología inalámbrica, videovigilancia y otras soluciones a través de un solo cable de red, lo que elimina
la necesidad de cables o fuentes de alimentación independientes. PoE+ proporciona hasta 30 W de
energía por puerto, ideal para implementaciones para puntos de acceso inalámbricos 802.11ac,
cámaras IP de giro, inclinación y zoom (PTZ), videoteléfonos y dispositivos cliente ligeros, lo que ofrece
mayor flexibilidad y protección de la inversión.
●
Seguridad de red: los switches Cisco de la serie 250 ofrecen las funciones de seguridad y administración
de red que necesita para mantener un alto nivel de seguridad para su empresa, evitar que los usuarios no
autorizados accedan a la red y proteger los datos de negocio. Los switches incluyen seguridad de red
integrada para disminuir el riesgo de violación a la seguridad con una seguridad de puerto IEEE 802.1X
para controlar el acceso a su red, prevención de ataques de denegación de servicio (DoS) para aumentar
la disponibilidad de la red durante un ataque y listas de control de acceso (ACL) exhaustivas para proteger
partes sensibles de la red de usuarios no autorizados y protegerlas contra los ataques de red.
●
Compatibilidad con IPv6: a medida que el esquema de direccionamiento de red IP evoluciona para
alojar más dispositivos, usted puede estar tranquilo de que su red está lista. Los switches Cisco
Business serie 250 proporcionan soporte nativo para IPv6 junto con IPv4 tradicional. Gracias a las
certificaciones con el logotipo de USGv6 e IPv6 Gold, estos switches le permitirán aprovechar al máximo
las aplicaciones compatibles con IPv6 en el futuro, sin tener que actualizar el equipo de la red.
●
Compatibilidad con telefonía IP: los switches Cisco Business serie 250 incluyen funciones QoS que
priorizan los servicios sensibles a retardos, como voz y video, simplifican las implementaciones de
comunicaciones unificadas y garantizan un rendimiento uniforme de red para todos los servicios.
●
Implementación automática de voz en toda la red: mediante una combinación del Cisco Discovery
Protocol, detección de terminales de medios del protocolo de detección de capa de enlace (LLDP-
MED), Auto Smartports y el protocolo de detección de servicios de voz (VSDP, un protocolo único y
patentado por Cisco), los clientes pueden implementar una red de voz de punta a punta de forma
dinámica. Los switches de la red convergen automáticamente en una VLAN de voz única y un conjunto
de parámetros QoS, y luego los propagan a los teléfonos en los puertos, donde son detectados. Por
ejemplo, las funciones automáticas de VLAN de voz le permiten conectar cualquier teléfono IP (entre
ellos, teléfonos de terceros) en su red de telefonía IP y obtener tono de marcación de inmediato. El
switch configura el dispositivo automáticamente con los parámetros adecuados de QoS y VLAN para
priorizar el tráfico de voz.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com