Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBS250 Datasheet(PDF) 22 Page - Cisco Systems, Inc.

Part # CBS250
Description  Switches inteligentes Cisco Business serie 250
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CISCO [Cisco Systems, Inc.]
Direct Link  https://www.cisco.com/
Logo CISCO - Cisco Systems, Inc.

CBS250 Datasheet(HTML) 22 Page - Cisco Systems, Inc.

Back Button CBS250 Datasheet HTML 17Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 18Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 19Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 20Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 21Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 22Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 23Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 24Page - Cisco Systems, Inc. CBS250 Datasheet HTML 25Page - Cisco Systems, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 25 page
background image
© 2020 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Página 22 de 25
Característica
Descripción
CBS250-24P-4G
Sin ventilador
N/D
698 220
CBS250-24FP-4G
1
25 °C: 34,8 dBA
698 220
CBS250-48T-4G
1
25 °C: 29,7 dBA
1 452 667
CBS250-48PP-4G 1
25 °C: 37,3 dBA
1 206 349
CBS250-48P-4G
1
25 °C: 37,3 dBA
856 329
CBS250-24T-4X
Sin ventilador
N/D
2 026 793
CBS250-24P-4X
Sin ventilador
N/D
698 220
CBS250-24FP-4X
1
25 °C: 34,8 dBA
698 220
CBS250-48T-4X
1
25 °C: 29,7 dBA
1 452 667
CBS250-48P-4X
1
25 °C: 37,3 dBA
856 329
Garantía
Limitada de por vida
Contenido del paquete
●
Switches inteligentes Cisco Business serie 250
●
Cable de alimentación (adaptador de alimentación para SKU de 8 puertos)
●
Kit de montaje
●
Guía de inicio rápido
Requisitos mínimos
●
Navegador web: Chrome, Firefox, Edge, Safari
●
Cable de red Ethernet de categoría 5e
●
TCP/IP, adaptador de red y sistema operativo de red (como Microsoft Windows, Linux o Mac OS X) instalados
Información para realizar pedidos
En la Tabla 2 se suministra información para realizar pedidos.
Tabla 2.
Información para realizar pedidos
Nombre del modelo
Número ID para pedidos
de producto
Descripción
Gigabit Ethernet
CBS250-8T-E-2G
CBS250-8T-E-2G-xx
●
8 puertos 10/100/1000
●
2 puertos combinados SFP/Gigabit de cobre
CBS250-8PP-E-2G
CBS250-8PP-E-2G-xx
●
8 puertos 10/100/1000 PoE+ con 45 W de presupuesto energético
●
2 puertos combinados SFP/Gigabit de cobre
CBS250-8P-E-2G
CBS250-8P-E-2G-xx
●
8 puertos 10/100/1000 PoE+ con 67 W de presupuesto energético
●
2 puertos combinados SFP/Gigabit de cobre



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com