Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PL3536 Datasheet(PDF) 6 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3536
Description  High-precision constant voltage/constant current, primary side control
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3536 Datasheet(HTML) 6 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3536 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3536
PL3536
PL3536
PL3536
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
6
9
9
9
9
典型应用
应用说明::::
PL3536 为小功率的适配器/充电器应用提供了很
有效的解决方案,其新颖的恒流/恒压控制使得系
统不需要次级反馈电路,
并能实现高精度的恒流/
恒压输出,从而满足更严格的能源损耗要求。
9.1
9.1
9.1
9.1 启动电流和工作电流
PL3536 具有低的启动电流,因而可以采用大的启
动电阻以及小的 VDD 电容以降低应用中的功率损
耗。
PL3536 的工作电流小至 1mA,再加上特有的复合
模式控制,从而提高了系统的效率,特别是系统
处于轻载条件下。
9.2
9.2
9.2
9.2 软启动
系统上电后,当 VDD 达到 UVLO(OFF),芯片开始工
作,其振荡频率及 CS 端的峰值电压会逐步增加,
因而会降低外部元件在芯片启动过程中的电压应
力。芯片每次重启都伴随着软启动。
9.3
9.3
9.3
9.3 恒压////恒流调节
恒压/恒流的调节主要是基于系统工作在 DCM 模
式。
工作于 DCM 模式的反激式开关电源,可以通过辅
助绕组来采样输出电压。功率管导通时,原边电
流逐步增加,功率管关闭后,原边电流传输到次
级,并形成次级电流 Spk
I
。
Ppk
S
P
Spk
I
N
N
I
•
=
(1)
Ppk
I
为功率管关闭后的原边峰值电流。
通过次级绕组和辅助绕组之间的耦合,输出电压
可以下式得到:
V
N
V
Ns
V
aux
aux
o
∆
−
=
•
(2)
aux
V
是辅助绕组的电压, V
∆
是次级二极管的压
降。
图 2 辅助绕组电压波形
基于内部的时序控制,辅助绕组的电压可以通过
对连接于辅助绕组和 FB 之间的分压电阻采样得
到。在恒压工作模式中,内部误差放大器对采样



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com