Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PL3536 Datasheet(PDF) 7 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3536
Description  High-precision constant voltage/constant current, primary side control
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3536 Datasheet(HTML) 7 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3536 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3536
PL3536
PL3536
PL3536
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
7
的电压进行调节,从而得到恒定的输出电压。
在恒流工作模式中,不管系统的输出电压大小,
芯片会保持输出电流恒定。
9.4
9.4
9.4
9.4 可编程恒流点及输出功率
在小于 15W 的应用中,CS 端不同的采样电阻会得
到不同的恒流点。输出功率的大小可通过调节 CS
端的采样电阻实现,采样电阻越大,恒流点越小,
同时输出功率也越小。
9.5
9.5
9.5
9.5 开关频率及电感补偿
PL3536 的开关频率大小取决于系统负载状态以
及芯片工作模式。恒压模式中芯片通常工作在最
大频率。假设系统的效率是 100%,那么输出功率
可由下式给出:
O
Ppk
sw
m
I
Vo
I
f
L
Po
•
=
=
2
2
1
(3)
Lm 是原边绕组的电感值, Ppk
I
是原边绕组的峰值
电流。
从上式中可看出,Lm 的变化会导致功率的变化,
同时也影响恒流模式中的输出电流的恒定性,在
大规模应用中会使得芯片的一致性变差。为了降
低原边绕组电感量变化产生的效应,芯片内置了
补偿电路,使得电感值和频率的乘积恒定,并矫
正电感量的误差,从而得到准确的恒流点。
9.6
9.6
9.6
9.6 可编程的输出线补偿
由原边反馈原理可知,输出电压通过辅助绕组采
样得到,这样会影响恒压的精度,为提高负载调
节率,芯片内置了输出线补偿电路,那么系统在
空载和满载状态时,输出电压可保持恒定。
不同的应用中,通过调节连接于 FB 端的分压电阻
可得到不同的线补偿量,FB 端的分压电阻越大,
那么补偿量也越大。
9.7
9.7
9.7
9.7 保护功能
PL3536 内置了多种保护功能,包括:逐周期限流
保护,VDD 钳位保护,软启动,欠压保护,短路
保护,开路保护,过压保护,过载保护等。
当 PL3536 的 VDD 电压下降到 UVLO(ON),或者 VDD
电压上升到 OVP 阈值,芯片将不工作,同时会进
入重启状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com