Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

Z8F2480 Datasheet(PDF) 21 Page - Zilog, Inc.

Part # Z8F2480
Description  Z8 Encore! XP® F1680 Series
PDF  412 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ZILOG [Zilog, Inc.]
Direct Link  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z8F2480 Datasheet(HTML) 21 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z8F2480 Datasheet HTML 17Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 18Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 19Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 20Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 21Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 22Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 23Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 24Page - Zilog, Inc. Z8F2480 Datasheet HTML 25Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 412 page
background image
PS025017-1222
P R E L I M I N A R Y
List of Tables
Z8 Encore! XP® F1680 Series
Product Specification
xxi
Table 88.
Mode Status Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Table 89.
LIN-UART Control 0 Register (U0CTL0 = F42h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Table 90.
Multiprocessor Control Register (U0CTL1 = F43h with MSEL = 000b) . 172
Table 91.
Noise Filter Control Register (U0CTL1 = F43h with MSEL = 001b) . . . . 174
Table 92.
LIN Control Register (U0CTL1 = F43h with MSEL = 010b) . . . . . . . . . . 175
Table 93.
LIN-UART Address Compare Register (U0ADDR = F45h) . . . . . . . . . . . 177
Table 94.
LIN-UART Baud Rate High Byte Register (U0BRH = F46h). . . . . . . . . . 177
Table 95.
LIN-UART Baud Rate Low Byte Register (U0BRL = F47h) . . . . . . . . . . 178
Table 96.
LIN-UART Baud Rates, 20.0MHz System Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Table 97.
LIN-UART Baud Rates, 10.0 MHz System Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Table 98.
LIN-UART Baud Rates, 5.5296MHz System Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Table 99.
LIN-UART Baud Rates, 3.579545 MHz System Clock . . . . . . . . . . . . . . . 180
Table 100. LIN-UART Baud Rates, 1.8432 MHz System Clock . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Table 101. ADC Control Register 0 (ADCCTL0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Table 102. ADC Raw Data High Byte Register (ADCRD_H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Table 103. ADC Data High Byte Register (ADCD_H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Table 104. ADC Data Low Bits Register (ADCD_L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Table 105. Sample Settling Time (ADCSST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Table 106. Sample Time (ADCST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Table 107. ADC Clock Prescale Register (ADCCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Table 108. ESPI Clock Phase (PHASE) and Clock Polarity (CLKPOL) Operation . . 201
Table 109. ESPI Data Register (ESPIDATA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Table 110. ESPI Transmit Data Command and Receive Data Buffer Control Register
(ESPITDCR) 214
Table 111. ESPI Control Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Table 112. ESPI Mode Register (ESPIMODE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Table 113. ESPI Status Register (ESPISTAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Table 114. ESPI State Register (ESPISTATE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Table 115. ESPISTATE Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Table 116. ESPI Baud Rate High Byte Register (ESPIBRH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Table 117. ESPI Baud Rate Low Byte Register (ESPIBRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com