Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADL5565 Datasheet(PDF) 8 Page - Analog Devices

Part # ADL5565
Description  6 GHz, Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5565 Datasheet(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADL5565 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADL5565 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
ADL5565
Data Sheet
Rev. G | Page 8 of 26
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
200 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−82/−87
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−72/−86
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−71/−86
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+46/−96
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+46/−96
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+46/−96
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−85
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−74
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−70
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.43
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.63
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.51
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
10.88
dB
AV = 12 dB
9.2
dB
AV = 15.5 dB
8.54
dB
500 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−69/−66
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−56/−65
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−58/−66
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+35/−74
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+35/−74
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite
+37/−78
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−73
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−75
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−72
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.64
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.6
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.48
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
11.56
dB
AV = 12 dB
9.06
dB
AV = 15.5 dB
8.17
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com