Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HAA2018 Datasheet(PDF) 8 Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

Part # HAA2018
Description  Class AB/Class D switching function, 5.3W output power single channel audio power amplifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSOURCETEK [ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.chipsourcetek.com/
Logo CHIPSOURCETEK - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

HAA2018 Datasheet(HTML) 8 Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

  HAA2018 Datasheet HTML 1Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 2Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 3Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 4Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 5Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 6Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 7Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 8Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. HAA2018 Datasheet HTML 9Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
HAA2018
AB 类/D 类切换功能,5.3W 输出功率 单通道音频功率放大器
应用信息
MODE模式
AB类,D类切换控制功能使用功放的第3管脚来控制。
MODE管脚置高电平时HAA2018工作在D类的模式;
MODE管脚置低电平时HAA2018工作在AB类的模式。
输入电阻
(Ri)
HAA2018的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反
馈电阻
RF)控制。
增益计算公式:
Av =
RfRi+5(VV)
其中,输入电阻
RI为外部的输入电阻(HAA2018内部
集成输入电阻为
5KΩ),反馈电阻Rf为400KΩ(反馈
电阻为内部固定,不可外部调节)。
例如,外部输入电阻为
22K,则放大倍数为:
Av = 400 / (22+5) = 14.8倍 = 23.4 dB
输入电容
(Ci )
输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器,其截止频
率可由下试得出:
fc=
1(2πRiCi)
Ci的值不仅会影响到电路的低频响应,而且也会影响
电路启动和关断时所产生的
POP声,输入电容越大,
则到达其稳定工作点所需的电荷越多,在同等条件下,
小的输入电容所产生的
POP声比较小。
Bypass电容CBYP
偏置电容是最关键的电容,它与几个重要性能相关,
当电路启动时,偏置电容决定了放大器的开启速度,
偏置电容同时会影响到电路的噪声
,电源抑制比以及开
关机的
POP声。
为避免启动时的
POP声,偏置电压的上升速度应该比
输入偏置电压的上升速度慢。
SD工作模式
为了减少在关断模式下的功率损耗,
HAA2018带有关
闭放大器偏置的关断电路。当
SD引脚为高电平时,放
大器被关闭,工作电流达到最小。
过温保护
HAA2018 带有过温保护电路以防止内部温度超过
165℃时器件损坏。在不同器件之间,这个值有25℃的
差异。当内部电路超过设置的保护温度时,器件进入
关断状态,输出被截止。当温度下降
15℃后,器件重
新正常工作。
TEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Tony.Wang@ChipSourceTek.com InFo@ChipSourceTek.com
矽源特科技
ChipSourceTek



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com