Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH5400 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH5400
Description  Logic Gate Detector
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH5400 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH5400 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH5400 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2004-06-09
4
SFH 5400
Figure 1
Block Diagram
Anstiegszeit Ausgang (10%
→ 90%)
Rise time output (10%
→ 90%)
t
r
30
–
ns
Abfallzeit Ausgang (90%
→ 10%)
Fall time output (90%
→ 10%)
t
f
10
–
ns
1)
Gemessen von 50% Punkt der ansteigenden Flanke Eingangspuls bis zu 1,3 V Punkt der ansteigenden Flanke
Ausgangspuls (
t
PLH), bzw. von 50% Punkt der abfallenden Flanke Eingangspuls bis zu 1,3 V Punkt der abfallenden
Flanke Ausgangspuls (
t
PHL).
1)
Measured from 50% of the rising edge of the input pulse to 1.3 V of the rising edge of the output pulse (
t
PLH) or from
50% of the descending edge input pulse to 1.3 V of the descending output pulse edge (
t
PHL), respectively.
Funktionsbereich
Functional Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 40 … + 85
°C
Versorgungsspannung
Supply voltage
V
CC
4.5 … 15
V
Kennwerte
Characteristics (cont’d)
TA = – 40 … 85 °C, VCC = 4.5 … 15 V, Ee = 3.2 … 10 mW/cm
2
TA = 25 °C, VCC = 5 V, Ee = 6.5 mW/cm
2 for typical values
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
typ.
Limit
OHF00358
GND
OUT
VCC
Amplifier
Trigger
Schmitt
Shield



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com