Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STA559BW Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STA559BW
Description  5 V, 2 A, 2.1 channel high-efficiency digital audio system Sound Terminal
PDF  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA559BW Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STA559BW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA559BW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 67 page
background image
Contents
STA559BW
2/67
DocID18190 Rev 3
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.3
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4
Electrical specifications for the digital section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5
Electrical specifications for the power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6
Power on/off sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Processing data paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5
I²C bus specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1
Communication protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.1
Data transition or change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.2
Start condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.3
Stop condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.4
Data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2
Device addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3
Write operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3.1
Byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3.2
Multi-byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4
Read operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4.1
Current address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4.2
Current address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4.3
Random address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4.4
Random address multi-byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com