Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

C4000 Datasheet(PDF) 6 Page - SICK AG

Part # C4000
Description  SAFETY LIGHT CURTAINS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SICK [SICK AG]
Direct Link  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

C4000 Datasheet(HTML) 6 Page - SICK AG

  C4000 Datasheet HTML 1Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 2Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 3Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 4Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 5Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 6Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 7Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 8Page - SICK AG C4000 Datasheet HTML 9Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
C40E-0904CB010 | C4000 Advanced
SAFETY LIGHT CURTAINS
Connection diagram
C4000 Advanced safety light curtain on UE402 safety switching amplifier
+24V
Test
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
GND
FE
+24V
RES
EDM
EFIa
EFIb
OSSD1
OSSD2
ADO
RR
GND
FE
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2
FE
1
5
6
9
10
3
4
7
8
2
FE
C4000S
C4000R
H3
H2
K1
K2
SCC
S6
+24 V DC
0 V
2) PELV
1)
k1
k2
k2
y
x
y
x
z
z
k1
TDC
BDC
S5
k1
k2
S1
3
4
1
5
6
7
8
13 14
1 2 3 4 5 6
15 16
9
11
10
12
2
UE402
E117482/00/2014-06-12
Aufgabe
Anbindung eines Sicherheits-Lichtvorhanges C4000 Advanced mit UE402 in eine Steuerung. 6 parametrierbare Betriebsarten mit
Wiederanlaufsperre und Schützkontrolle. Taktbetrieb mit TDC, BDC, SCC. Ausblendbereiche einlernbar.
Wirkungsweise
Wenn kein Gegenstand im aktiven Schutzfeld detektiert wird und die Schütze K1 und K2 sich in Ruhelage befinden blinkt die
Lampe H3 als Aufforderung, das Befehlsgerät S1 zu betätigen. Wenn S1 betätigt (Taster wird betätigt und losgelassen) werden die
OSSDs eingeschaltet. Diese schalten die Schütze K1 und K2 ein. Bei Detektion eines Gegenstandes im aktiven Schutzfeld schalten
die OSSDs die Schütze K1 und K2 ab.
Fehlerbetrachtung
Das Fehlverhalten eines der Schütze K1 oder K2 führt nicht zum Verlust der Abschaltfunktion. Querschlüsse und Kurzschlüsse der
OSSDs werden erkannt und führen zum Sperrzustand (Lock-Out). Die Manipulation (Festklemmen) des Tasters S1 verhindert die
Freigabe der Ausgangskreise.
Anmerkungen:
Die Wirkunsgweise der parametrierbaren Funktionen ist den jeweiligen Betriebsanleitungen der eingebundenen Geräte zu ent-
nehmen. Die dabei enthaltenen Angaben sind zu beachten.
6
SAFETY LIGHT CURTAINS | SICK
Product data sheet | 2024-03-01 06:41:22
Subject to change without notice



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com