Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT8693 Datasheet(PDF) 16 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8693
Description  10W Anti-Clipping Mono Class D Audio Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8693 Datasheet(HTML) 16 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Back Button HT8693 Datasheet HTML 10Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 11Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 12Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 13Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 14Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 15Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 16Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 17Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693 Datasheet HTML 18Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
HT8693
单声道音频功放
版权所有
©2016, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-16-
08/2016 – V1.02
ACF ON 模式下的启动时间(Attack time)指在突然输入足够大信号而产生输出削顶的条件下, ACF 启
动对放大器的增益调整速率,以
ms/dB 为单位;释放时间(Release time)指产生削顶的输入条件消失,增益
退出衰减状态的速率,以
ms/dB 为单位。HT8692 的最大衰减增益为 16dB。
ACF-1 和 ACF-2 模式具有不同的启动时间和释放时间(见下表)。
表格
2 ACF-1 和 ACF-2 模式区别
模式
启动时间
释放时间
ACF-1
6.7ms/dB
67ms/dB
ACF-2
0.1ms/dB
400ms/dB
(二) ACF OFF 模式
在
ACF-Off 模式下,ACF 功能被关闭,HT8693 不对输出削顶条件作检测,也不对系统增益作自动调整
操作,系统增益保持为
Av=Av0=26dB 恒定不变。HT8693 可能因输出存在破音失真而音质变坏。
(三) SD 模式
在关断模式(低功耗待机)下,芯片关闭所有功能并将功耗降低到最小,输出端为弱低电平状态(内部
通过高阻接地)。
 咔嗒-噼噗声消除
HT8693 内置控制电路实现了全面的杂音抑制效果,有效地抑制住了系统在上电、下电、关断及其唤醒操
作过程中出现的瞬态咔嗒
-噼噗(Click-Pop)噪声。
为达到更优异的咔嗒
-噼噗声消除效果,一般情况下,建议采用 0.1µF 或更小的隔直电容 CIN。同时 POP
噪声还可通过下列上电、下电时关断模式的时序控制措施来达到杂声微乎其微的效果:
・电源上电时,保持关断模式,等电源足够稳定后再解除关断模式。
・电源下电时,提前设为关断模式。
 保护功能
HT8693 具有以下几种保护功能:输出端过流保护、片内过温保护、电源欠压异常保护。
(1)过流保护
当检测到一输出端对电源、对地、或对另一输出端短路时,过流保护启动,输出端切换至高阻态,防止
芯片烧毁损坏。短路情况消除后,通过关断、唤醒一次芯片,或重新上电均能使芯片退出保护模式。
(2)过温保护
当检测到芯片内温度超过
150℃时,过温保护启动,正负输出端切换至弱低电平状态(内部通过高阻接
地),防止芯片被热击穿损坏。
(3)欠压保护
当检测到电源端
VDD 低于 VUVLL,启动欠压保护,输出端为弱低电平状态(内部通过高阻接地);当检测
到
VDD 高于 VUVLH,保护模式自动解除,经启动时间 TSTUP 后进入正常工作状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com