Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EB16 Datasheet(PDF) 2 Page - LUMEL S.A.

Part # EB16
Description  MOVING-IRON METERS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMEL [LUMEL S.A.]
Direct Link  https://www.lumel.com.pl/en/
Logo LUMEL - LUMEL S.A.

EB16 Datasheet(HTML) 2 Page - LUMEL S.A.

  EB16 Datasheet HTML 1Page - LUMEL S.A. EB16 Datasheet HTML 2Page - LUMEL S.A. EB16 Datasheet HTML 3Page - LUMEL S.A. EB16 Datasheet HTML 4Page - LUMEL S.A. EB16 Datasheet HTML 5Page - LUMEL S.A. EB16 Datasheet HTML 6Page - LUMEL S.A.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
www.lumel.com.pl
AC CURRENT AND AC VOLTAGE DIRECT MEASUREMENT RANGES
Frontal frame
dimensions [mm]
48 x 48*)
72 x 72
96 x 96
144 x 144
Scale
lenght [mm]
41
63
97
146
Weight [kg]
0.1
0.16
0.2
0.4
Type
EA16, EB16
EA17
EA19
EA12
Measuring range
self-consumption
100 mA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
150 mA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
250 mA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
400 mA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
600 mA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
1 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
1.5 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
2.5 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
4 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
6 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
10 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
15 A
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
25 A
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
40 A
–
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
60 A
–
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
100 A
–
< 0.8 VA
< 0.8 VA
< 0.8 VA
For a transformer. Measuring ranges acc. to table 2 (for current and voltage ranges)
... x/1 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
... x/5 A
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
< 0.5 VA
6 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
10 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
15 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
25 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
40 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
60 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
100 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
150 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
250 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
400 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
500 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
600 V
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
800 V 1)
–
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
1000 V 1)
–
< 4.5 VA
< 4.5 VA
< 4.5 VA
For a transformer. Measuring ranges acc. to table 5
.../100 V
< 4,5 VA
< 4,5 VA
< 4,5 VA
.../110 V
< 4,5 VA
< 4,5 VA
< 4,5 VA
Table 1
*) It concerns EA16 meters, for the frontal frame dimensions of EB16 meters, see Fig.1.
1)Applies only to phase-to-phase voltage measurements in a 3-phase network



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com