Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2313 Datasheet(PDF) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2313
Description  High-Input-Voltage Synchronous Buck Charger IC for Single-Cell Li-ion Batteries
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2313 Datasheet(HTML) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2313 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IP2313
V1.0
http://www.injoinic.com/
4 / 11
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
8 极限参数
参数
符号
值
单位
端口输入电压范围
VIN
-0.3 ~ 12
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
热阻(结温到环境)
θJA
60
℃
/W
人体模型(
HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
9 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.65
5
5.5
V
工作环境温度
TA
0
--
70
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
10 电气特性
除特别说明,
TA=25℃,L=1.0uH
参数
符号
测试条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
充电系统
输入电压
VIN
VBAT=3.7V
4.65
5
5.5
V
输入过压
VINOV
5.5
5.6
5.8
V
输入欠压保护
VINUV
4.3
4.4
4.6
V
CV 恒压充电电压
CV4.2V
4.2V 电池配置
4.15
4.22
4.25
V
CV4.3V
4.30V 电池配置
4.25
4.32
4.35
V
CV4.35V
4.35V 电池配置
4.30
4.37
4.40
V
CV4.4V
4.4V 电池配置
4.35
4.42
4.45
V
充电截止电流
Istop
电池端充电电流
200
400
600
mA
充电电流
IBAT
电池端充电电流
1.7
2.0
2.3
A
涓流充电电流
ITRKL
VIN=5v,BAT=2.7v
150
250
350
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com