Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCI2050 Datasheet(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Part # PCI2050
Description  PCI-TO-PCI BRIDGE
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI2050 Datasheet(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button PCI2050 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCI2050 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 81 page
background image
iv
3.16.2
Transaction Forwarding Control
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.17
PCI Power Management
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.17.1
Behavior in Low Power States
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Bridge Configuration Header
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Vendor ID Register
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Device ID Register
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Command Register
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Status Register
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Revision ID Register
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Class Code Register
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Cache Line Size Register
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Primary Latency Timer Register
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Header Type Register
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
BIST Register
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Base Address Register 0
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Base Address Register 1
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Primary Bus Number Register
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
Secondary Bus Number Register
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15
Subordinate Bus Number Register
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16
Secondary Bus Latency Timer Register
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17
I/O Base Register
4–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.18
I/O Limit Register
4–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19
Secondary Status Register
4–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.20
Memory Base Register
4–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.21
Memory Limit Register
4–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.22
Prefetchable Memory Base Register
4–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.23
Prefetchable Memory Limit Register
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.24
Prefetchable Base Upper 32 Bits Register
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.25
Prefetchable Limit Upper 32 Bits Register
4–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.26
I/O Base Upper 16 Bits Register
4–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.27
I/O Limit Upper 16 Bits Register
4–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.28
Capability Pointer Register
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.29
Expansion ROM Base Address Register
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.30
Interrupt Line Register
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.31
Interrupt Pin Register
4–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.32
Bridge Control Register
4–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Extension Registers
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Chip Control Register
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Extended Diagnostic Register
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Arbiter Control Register
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
P_SERR Event Disable Register
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
GPIO Output Data Register
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
GPIO Output Enable Register
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
GPIO Input Data Register
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com