Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

175196-2 Datasheet(PDF) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 175196-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

175196-2 Datasheet(HTML) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 175196-2 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
27
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Technische Kennwerte Serie MDL/Technical specifications series MDL
• Modular aufgebaute Kontakteinsätze -
Baugröße 3-4-6-8-10-12
• Optimale Flexibilität, leichtes Handling,
schnelle Montage
• Rationelle Mischbestückung zur Lösung
anwenderspezifischer Kundenanfor-
derungen
• Halterahmen zur Aufnahme der variabel
einsetzbaren Module, baugleich für Ober-
und Unterteil
• Reduzierung der Lagerbestandskosten
• Polarisierter Einsatz der Module in einem
Halterahmen
• Leistungs- und Signalübertragung über
einen Steckverbinder
• Voreilende Schutzkontakte
• Elektromagnetisch verträgliche Module für
Bussystem-Schnittstellen
• Modular contact inserts –
sizes 3-4-6-8-10-12
• Optimum flexibility, easy handling, quick
assembly
• Rational mixing of connectors, i. e. appli-
cation specific customer requirements
can be solved
• Fixing frame to hold the interchangeable
modules, same design for upper and
lower part
• Storage costs are reduced
• Polarized use of the modules in a fixing
frame
• Power- and signal transmission with one
connector
• Leading grounding contact
• Modules, tolerant to electro-magnetic
waves, for bus system interfaces
Modulbausteine
Modulbezeichnung
Elektrische Kennwerte/Pneumatic
Kontaktzahlen
Module elements
Moduldesignation
Electrical ratings/Pneumatic
No. of contacts
Last/Signal/Power Signal
MDL-HF 1+2
1 x (150A/1000V), 2 x (10A/250V)
3
Last/Signal/Power Signal
MDL-HSS 2+2
2 x (63A/1000V), 2 x (10A/250V)
4
Last/Signal/Power Signal
MDL-HSM 3 + 4
3 x (40A/1000V), 4 x (10A/250V)
7
Pneumatik/Pneumatic
MDL-AIR
10 bar, NW = 4,0
2
Signal/Signal
MDL-HN.D
15 x (10A/400V)
15, 18
Signal/Signal
MDL-HD
18 x (10A/250V)
15, 18
LWL/Optical transmission
MDL-LWL
18
Signal/Signal
MDL-HVT
8 x (16A/400V)
8
Signal/Signal
MDL-Twinax
4 x (16A/150V)
4
Signal/Signal
MDL-KX
6x RG 58/RG 59
6
Signal/Signal
MDL-KX.VT
1
Signal/Signal
MDL-Dynamic
30 x (5A/600V)
30
Signal/Signal
MDL-RJ45
CAT 5e
1
Vorschriften
DIN VDE 0110 für Luft- und Kriechstrecken
DIN VDE 0627 für Steckverbinder und
Steckvorrichtungen
Zulassungen
UL, CSA
Modulbaustein
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff
thermoplastischer Formstoff
Temperaturbereich
- 40°C + 125°C
Brennbarkeit
nach UL 94 V-0
Regulations
DIN VDE 0110 for clearance and
tracking distance
DIN VDE 0627 for connectors, plugs
and sockets
Approvals
UL, CSA
Module element
Degree of contamination 3
Material
thermoplastics
Temperature range
- 40°C + 125°C
Flammable
acc. to UL 94 V-0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com