Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AVH308 Datasheet(PDF) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AVH308
Description  single-chip voice synthesizing CMOS IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AVH308 Datasheet(HTML) 5 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AVH308 Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AVH308 Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
AVxx08 Series
Rev 1.3
2003/9/18
4
(E). LED 6Hz flash : 播放時 LED 6Hz 閃爍。(當播放速度為 6kHz 時)
(F). LED dynamic 2/4 : 播放時 LED動態 2/4位準訊號。
(※ LED 3Hz / 6Hz flash 是指以 6kHz 的播放速度 時,LED閃爍的頻率;不同的播放速度,
LED閃爍的頻率也會不同。)
(9). PWM1,PWM2 可直接驅動 buzzer 或 8、16、32、64Ω speaker。
(10). 每㆒段語音加㆖靜音的語音段長度會是 80 HEX (AVH308) 、或 100 HEX ( AV0708, AV1408, AV2108 )
的整數倍。
(11). 在語音段的排列順序㆖(00~07),如果遇到有純粹靜音的語音段(不佔 ROM 空間),㆒定要把它放在有語音
的語音段之後,也不可以將它放在兩個有語音的語音段之間 或 放在第㆒段(00)。
(12). 選擇頻率振盪器:
(A). 選擇外部電阻可調式頻率振盪器 : 將 OSC 外接電阻到正電源。
(B). 選擇內建頻率振盪器 : 將 OSC 接㆞。(因為頻飄及系統穩定問題,不建議使用)
※
※
※
※ 輸入方式選項
輸入方式選項
輸入方式選項
輸入方式選項:
選
選
選
選 項
項
項
項
功
功
功
功
能
能
能
能
描
描
描
描
述
述
述
述
CDS + 1M
㆒般選項,大多用在按鍵觸發。
當按鍵按㆘時,IC內部為 1M 的㆘拉電阻;而當按鍵放開時,IC內部為 1M+300K (並聯)
的㆘拉電阻。
CDS
IC內部為 300K 的㆘拉電阻,通常與光敏電阻㆒起使用。
1M pull-low
IC內部為 1M 的㆘拉電阻,保留給㆒些特殊應用使用。
10M pull-low
IC內部為 10M 的㆘拉電阻,通常使用在觸控的應用。
Floating
IC內部無㆘拉電阻,通常連接到其他輸出腳來做控制使用;如果沒連接其他輸出腳,㆒
定要將此腳位外拉電阻到㆞。
*IO1 當輸入時,沒有 10M pull-low 的選項。
10M
Pull-Low
1M
Pull-Low
300K
Latch
Trigger
PAD
Buffer
10M
Pull-Low
1M
Pull-Low
300K
Latch
Trigger
PAD
Buffer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com