Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WF121 Datasheet(PDF) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # WF121
Description  Wi-Fi MODULE
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

WF121 Datasheet(HTML) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button WF121 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers WF121 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 41 page
background image
Bluegiga Technologies Oy
Page 39 of 41
« Inclut la certification IC 5123A-BGTWF121 »
L’intégrateur du module WF121 ne doit utiliser que les antennes répertoriées dans le tableau 25 certifiées
pour ce module.
L’intégrateur est tenu de ne fournir aucune information à l’utilisateur final autorisant ce dernier à installer ou
retirer le module RF, ou bien
changer les paramètres RF du module, dans le manuel d’utilisation du produit
final.
Afin de se conformer aux limites de radiation imposées par la FCC et Industry Canada, l’antenne (ou
les antennes) utilisée pour ce transmetteur doit être installée de telle sorte à maintenir une distance
minimum de 20cm à tout instant entre la source de radiation (l’antenne) et les personnes physiques.
En outre, cette antenne ne devra en aucun cas être installée ou utilisée en concomitance avec une
autre antenne ou un autre transmetteur.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com