Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP171 Datasheet(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP171
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP171 Datasheet(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP171 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 41 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 17/41
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP171
Host 可以通过 TWSI 访问 AXP171 的内部寄存器来设置 IPS 的参数和读取其反馈的信息。
限压/限流模式和直通模式
为了不影响 USB 通讯,VBUS 通路默认工作在“VBUS 限压模式”。在此模式下,AXP171 会将 VBUS
电压维持在一个可设置的参考电压 V
HOLD 之上,以满足 USB 规范。VHOLD 默认为 4.4V,可在寄存器
Reg30H[5:3]调整。
如果系统对从 USB VBUS 吸取的电流大小有限制需求,则提供一个限流模式可供选择(参见寄存器
REG30H[1]),限流值可选 500mA/100mA(寄存器 Reg30H[0])。
如果系统只是使用 USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器
REG30H[6]将 AXP171 设置成“VBUS 直通模式”
,此时 AXP171 会优先满足应用系统的用电需求。当 USB
Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 VHOLD,AXP171 将发出 IRQ,告知 Host VBUS
供电能力弱,指示 USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。
外部电源插入时 AXP171 的反应
AXP171 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP171 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电
源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出 IRQ,通知 Host。
关于外部电源的寄存器状态位及含义如下表所示:
寄存器的状态位
含义
寄存器 REG00H[7]
指示外部适配器电源 ACIN 是否存在
寄存器 REG00H[6]
指示外部适配器电源 ACIN 是否可用



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com