Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP171 Datasheet(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP171
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP171 Datasheet(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP171 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 41 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 18/41
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP171
寄存器 REG00H[5]
指示外部电源 VBUS 是否存在
寄存器 REG00H[4]
指示外部电源 VBUS 是否可用
寄存器 REG00H[3]
指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 V
HOLD
寄存器 REG00H[1]
指示外部电源 ACIN/VBUS 是否在 PCB 上短接
寄存器 REG00H[0]
指示系统是否由 ACIN/VBUS 触发开机
“指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 V
HOLD”
这个标志位,可以让 Host 在收到 IRQ7
时(指 VBUS 供电能力弱),判断 VBUS 是因为系统负载接入而被拉低还是因为外部电源本身电压就低于
VHOLD,从而方便 Host 软件决定是继续工作在限压模式还是改为直通模式。
是否选用 VBUS 作为输入电源
AXP171 是否选用 VBUS 作为输入电源,将由寄存器 REG30H[7]来决定:
REG30H[7]
输入电源
含义
0
VBUS
VBUS 有效且无 ACIN 时选用
1
VBUS
VBUS 有效时可以 VBUS 作为输入电源
1
VBUS
0
ACIN/BAT
不选用 VBUS
低电警告和低电保护(自动关机)
AXP171 可以设置两级低电警告电压 VWARNING 和自动关机电压 VOFF,并将 APS 与其比较。一旦发现
APS 低于 VWARNING,就发出 IRQ19。如果 APS 低于 VOFF,AXP171 自动进入关机模式,关闭除 LDO1 之
外的所有输出。
VWARNING 和 VOFF 默认值分别可在寄存器 REG3AH、REG3BH 和 REG31H Bit[2:0]设置。
过压保护
当外部电源电压超过 6.3V 时,APX171 发出 IRQ1/4,提示外部电源过压。当外部电源超过 7V,AXP171
自动关机。
9.4 自适应充电器(Adaptive Charger)
AXP171 集成了一个恒流/恒压充电器,可以自动控制充电周期,内置的安全时钟可以自动停止充电
而无需处理器的干预。此充电器可以根据系统的功耗自动调整充电电流,还带有电池检测、涓流充电(预
设电流的 10%)和激活功能(5mA),内置的温度检测电路可以在温度过高或过低时自动减小充电电流。
自适应充电过程的启动
充电器默认处于使能状态(可以通过设置寄存器来关闭,参见“寄存器 REG33H”)。当外部电源接入
批注 [j6]: 新增
批注 [j7]: 新增



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com