Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP171 Datasheet(PDF) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP171
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP171 Datasheet(HTML) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP171 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP171 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 41 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 26/41
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP171
寄存器 45H[4]
IRQ11
退出电池激活模式
寄存器 47H[4]
IRQ27
VBUS 无效
寄存器 45H[3]
IRQ12
正在充电
寄存器 47H[3]
IRQ28
VBUS SESSION 有效
寄存器 45H[2]
IRQ13
充电完成
寄存器 47H[2]
IRQ29
VBUS SESSION 无效
寄存器 45H[1]
IRQ14
电池温度过高
寄存器 47H[1]
保留
寄存器 45H[0]
IRQ15
电池温度过低
寄存器 47H[0]
IRQ30
低电警告
9.11 寄存器(Registers)
第 1 组,电源控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
00
电源状态寄存器
R
01
电源模式/充电状态寄存器
R
06-09
数据缓存寄存器
R/W
F0/0F/00/FF
10
EXTEN & DC-DC2 开关控制寄存器
R/W
X5H
12
DC-DC1/LDO4 & LDO2/3 开关控制寄存器
R/W
XFH
23
DC-DC2 电压设置寄存器
R/W
16H
25
DC-DC2 电压斜率参数设置寄存器
R/W
00H
26
DC-DC1 电压设置寄存器
R/W
68H
27
LDO4 电压设置寄存器
R/W
48H
28
LDO2/3 电压设置寄存器
R/W
CFH
30
VBUS-IPSOUT 通路设置寄存器
R/W
60H
31
VOFF 关机电压设置寄存器
R/W
X3H
32
关机、电池检测、CHGLED 控制寄存器
R/W
46H
33
充电控制寄存器 1
R/W
C8H
34
充电控制寄存器 2
R/W
41H
36
PEK 参数设置寄存器
R/W
5DH
37
DCDC 转换器工作频率设置寄存器
R/W
08H
38
电池充电低温报警设置寄存器
R/W
A5H
39
电池充电高温报警设置寄存器
R/W
1FH
3A
APS 低电 Level1 设置寄存器
R/W
68H
3B
APS 低电 Level2 设置寄存器
R/W
5FH
3C
电池放电低温报警设置寄存器
R/W
FCH
3D
电池放电高温报警设置寄存器
R/W
16H
80
DCDC 工作模式设置寄存器
R/W
E0H
82
ADC 使能设置寄存器 1
R/W
83H
83
ADC 使能设置寄存器 2
R/W
80H
84
ADC 采样率设置,TS pin 控制寄存器
R/W
32H
8A
定时器控制寄存器
R/W
00H
8F
过温关机控制寄存器
R/W
01H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com