Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TF09 Datasheet(PDF) 2 Page - Hirose Electric

Part # TF09
Description  0.5mmPitch, 2.0mm Height, Single contact, Non ZIP type FFC FPC Connectors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HIROSE [Hirose Electric]
Direct Link  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

TF09 Datasheet(HTML) 2 Page - Hirose Electric

  TF09 Datasheet HTML 1Page - Hirose Electric TF09 Datasheet HTML 2Page - Hirose Electric TF09 Datasheet HTML 3Page - Hirose Electric TF09 Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric TF09 Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric TF09 Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TF09 -
S-0.5SH
0.5mmPitch, 2.0mm Height, Single contact, Non ZIP type FFC/FPC Connectors
■
■
■
■ Feature
1. PITCH 0.5mm, HEIGHT 2mm FPC 커넥터
커넥터
커넥터
커넥터
2. Non-ZIP Type
3. On-Board Type
4. FPC 삽입
삽입
삽입
삽입 및
및
및
및 발거
발거
발거
발거 작업성
작업성
작업성
작업성 용이
용이
용이
용이
5. FPC의
의
의
의 충분한
충분한
충분한
충분한 삽입길이
삽입길이
삽입길이
삽입길이 확보로
확보로
확보로
확보로 접촉신뢰성
접촉신뢰성
접촉신뢰성
접촉신뢰성 확보
확보
확보
확보
6. RoHS 및
및
및
및 Halogen Free 대응
대응
대응
대응 원재료
원재료
원재료
원재료 사용
사용
사용
사용
■
■
■
■ Part Number의
의
의
의 구성
구성
구성
구성
- **
**
**
** S -
SH
②
③
⑤
고유ID
0.5
④
Pin : 6
④
③
Contact Pitch
Contact 분류
S : socket
0.5mm
⑤
SH : SMT horizontal mounting type
Solder 방식
①
②
TF09
Serieal Name
Contact 수
①
**
**
**
**
HIROSE KOREA
Page2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com