Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT47R20 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 42 page
background image
HT47R20
8 位 R-F 型 OTP 单片机
Rev. 1.10
1
2002-07-25
特性
工作电压
2.2V~5.5V
8 个双向输入/输出口
4 个输入口
1 个外部中断输入口
1 个 16 位的可编程定时/计数器 并且具有
PFD(Programmable Frequency Divider)功能
内置晶体和
RC 振荡电路
内置
32768Hz 晶体振荡电路 可用于实时时
钟或系统时钟
看门狗定时器
2K×16 程序存储器 ROM
64×8 数据存储器 RAM
一个实时时钟
(RTC)
一个
8 位的实时时钟预分频器
低电压检测
低电压复位
一组蜂鸣器输出
HALT 和唤醒功能可降低功耗
电容和电阻型
LCD 偏压方式
一个
20×2 20×3 或 19×4 段的液晶显示驱动
电路
一个
IR 载波输出
两个
RC 型 A/D 转换通道
4 层硬件堆栈
位操作指令
查表指令
表格内容字长
16 位
当系统时钟为
4MHz 时 指令周期为 1µs
指令执行时间为
1 或 2 个指令周期
63 条指令
64-pin QFP 封装
概述
HT47R20 是 8 位高性能精简指令集单片机 单指令周期和两级流水线结构 使其适合高速应用的场合
特别适用于带
LCD 的低功耗产品 例如 电子计算机 时钟计数器 游戏产品 电子秤 玩具 温度计
湿度计
体温计
电容测量仪
以及其它掌上型
LCD 产品 尤其是电池供电的系统


Similar Part No. - HT47R20

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT47R20A-1 HOLTEK-HT47R20A-1 Datasheet
314Kb / 43P
R-F Type 8-Bit MCU
June 14, 2005
HT47R20A-1 HOLTEK-HT47R20A-1_08 Datasheet
294Kb / 41P
R-F Type 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT47R20

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT47R20A-1 HOLTEK-HT47R20A-1 Datasheet
314Kb / 43P
R-F Type 8-Bit MCU
June 14, 2005
logo
Weidmuller
1748180000 WEIDMULLER-1748180000 Datasheet
84Kb / 5P
B2L 3.5/8 F SN SW
logo
Torex Semiconductor
XC6902 TOREX-XC6902 Datasheet
513Kb / 23P
-16V ?ε뒟縕좈쎔?㎩엹3 塋?춴?с궙?γ꺃?쇈궭
logo
Holtek Semiconductor In...
HT47R20A-1 HOLTEK-HT47R20A-1_08 Datasheet
294Kb / 41P
R-F Type 8-Bit MCU
logo
ERNI Electronics
100600880001 ERNI-100600880001 Datasheet
42Kb / 1P
F 2,54 SRC-A, 8-polig
101202000001 ERNI-101202000001 Datasheet
42Kb / 1P
F 2,54 SRC-A, 8-polig
101802070001 ERNI-101802070001 Datasheet
42Kb / 1P
F 2,54 SRC-A, 8-polig
101902070001 ERNI-101902070001 Datasheet
42Kb / 1P
F 2,54 SRC-A, 8-polig
logo
Weidmuller
9456750000 WEIDMULLER-9456750000 Datasheet
57Kb / 2P
SAI-8-F 4P PUR 5M
logo
Molex Electronics Ltd.
2174801222 MOLEX-2174801222 Datasheet
84Kb / 1P
MINIFIT SR. F-F 150MM 8 AWG LEAD BK Au
2021/02/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com