Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 15 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 15 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
15
2002-07-25
有关寄存器的状态如下
寄存器
复位
(上电)
WDT 溢出
(正常运作)
RES复位
(正常运作)
RES复位
(暂停模式)
WDT 溢出
(暂停模式)
TMRAH
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
TMRAL
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
TMRC
0000 1---
0000 1---
0000 1---
0000 1---
uuuu u---
TMRBH
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
TMRBL
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
ADCR
1xxx --00
1xxx --00
1xxx --00
1xxx --00
uuuu --uu
PC
000H
000H
000H
000H
000H*
MP0
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
MP1
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
ACC
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
TBLP
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
TBLH
xxxx xxxx
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
uuuu uuuu
STATUS
--00 xxxx
--1u uuuu
--uu uuuu
--01 uuuu
--11 uuuu
INTC0
-000 0000
-000 0000
-000 0000
-000 0000
-uuu uuuu
INTC1
---0 ---0
---0 ---0
---0 ---0
---0 ---0
---u ---u
RTCC
--x0 0111
--x0 0111
--x0 0111
--x0 0111
--uu uuuu
PA
1111 1111
1111 1111
1111 1111
1111 1111
uuuu uuuu
PB
---- 1111
---- 1111
---- 1111
---- 1111
---- uuuu
注
* 表示 热复位
u 表示 不变
x 表示 未知
定时
/计数器
HT47R20 有一个具有 PFD 输出功能的 16 位定时/计数器 可用作双通道的 RC 型 A/D 转换器 ADC/ TM
位
(ACDR 寄存器的第 1 位)用来决定定时器 A 和定时器 B 是用作 16 位的定时/计数器还是用作双通道的 RC
型
A/D 转换器
T E
S y s t e m C l o c k
T M R 0
T N 1
T N 0
T O N
P u l s e W i d t h
M e a s u r e m e n t
M o d e C o n t r o l
1 6 - b i t T i m e r A
1 6 - b i t T i m e r B
D a t a B u s
R e l o a d
o v e r f l o w
M
U
X
T N 2
T
Q
P F D
P A 3 D a t a C T R L
R T C O u t
S y s t e m C l o c k / 4
A / D C l o c k
T N 1
T N 0
T N 2
R
定时
/计数器
当
ADC/ TM 为 0 时 TMRAL TMRAH TMRBL TMRBH 组成了 16 位的定时/计数器 TMRBL
和
TMRBH 组成一个预置寄存器 分别用来存放定时/计数器初始值的低字节和高字节
当定时
/计数器采用内部时钟时 可以有三个时钟来源 分别是系统时钟 系统时钟/4 或 RTC 超时时
钟
定时
/计数器的时钟来源可以由外部输入
外部时钟输入允许用户去计算外部事件 测量外部
RC 型的 A/D 时钟 测量时间长度或脉宽 或产生
一个精确的时基信号
总共有 六个 与定时
/计数器工作模式有关的寄存器
分别 是
TMRAH([20H])
TMRAL([21H])
TMRC([22H]) TMRBH([23H]) TMRBL([24H])和 ADCR([25H]) 若写入 TMRBL 只能将数据写入低字节
内部缓冲器中 但若写入的是
TMRBH 则可将数据和低字节内部缓冲器的内容同时写入定时/计数器预置寄
存器
(16 位)之中 改变定时/计数器预置寄存器的内容 只可被写入 TMRBH 之动作改变 但若写入 TMRBL
则可维持定时
/计数器预置寄存器的内容不受改变 同样的 若读取 TMRAH 则可将 TMRAL 传送至低字节
内部缓冲器之中
以避免发生计时错误
然而
若读取
TMRAL 则只读回低字节内部缓冲器的内容 换
言之 定时
/计数器的低字节数据并不能直接读取 若欲读取该低字节的数据 必须先读取 TMRAH 以便
将定时
/计数器的低字节数据传送至内部低字节缓冲器之中
如果定时
/计数器正在计数 那么 TMRAH TMRAL TMRBH TMRBL 不能读写 为了避免定时/



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com