Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
30
2002-07-25
AND
A, x
累加器与立即数做
与
运算
结果放入累加器
说明
本指令把累加器值
立即数做逻辑与
结果存放到累加器
运算过程
ACC ACC “AND” x
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
ANDM A, [m]
累加器与数据存储器做
与
运算
结果放入数据存储器
说明
本指令把累加器值
数据存储器值做逻辑与
结果存放到数据存储器
运算过程
ACC ACC “AND” [m]
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
CALL
addr
子程序调用
说明
本指令直接调用地址所在处的子程序 此时程序计数器加一 将此程序计数器值存到堆
栈寄存器中
再将子程序所在处的地址存放到程序计数器中
运算过程
Stack PC+1
PC
addr
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
CLR
[m]
清除数据存储器
说明
本指令将数据存储器内的数值清零
运算过程
[m]
00H
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
CLR
[m] . i 将数据存储器的第 i 位清 0
说明
本指令将数据存储器内第
i 位值清零
运算过程
[m].i
0
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
CLR
WDT
清除看门狗定时器
说明
本指令清除
WDT 计数器(从 0 开始重新计数) 暂停标志位(PD)和看门狗溢出标志位(TO)
也被清零
运算过程
WDT
00H
PD&TO
0
影响标志位
TC2
TC1
TO
PD
OV
Z
AC
C
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com