Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

L6564H Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # L6564H
Description  High voltage startup transition-mode PFC
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6564H Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  L6564H Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6564H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
List of figures
L6564H
4/35
Doc ID 022960 Rev 2
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Typical system block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
IC consumption vs. VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.
IC consumption vs. TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 6.
VCC Zener voltage vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 7.
Startup and UVLO vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
Feedback reference vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 9.
E/A output clamp levels vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
UVLO saturation vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 11.
OVP levels vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
Inductor saturation threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 13.
Vcs clamp vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14.
ZCD sink/source capability vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 15.
ZCD clamp level vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 16.
R discharge vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 17.
Line drop detection threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 18.
VMULTpk - VVFF dropout vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
PFC_OK threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 20.
PFC_OK FFD threshold vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 21.
Multiplier characteristics @VFF=1 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 22.
Multiplier characteristics @VFF=3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 23.
Multiplier gain vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 24.
Gate drive clamp vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 25.
Gate drive output saturation vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 26.
Delay to output vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 27.
Startup timer period vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 28.
HV start voltage vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 29.
VCC restart voltage vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 30.
HV breakdown voltage vs. TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 31.
Output voltage setting, OVP and FFP functions: internal block diagram . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 32.
Voltage feedforward: squarer/divider (1/V2) block diagram and transfer characteristics . . 19
Figure 33.
RFF·CFF as a function of 3rd harmonic distortion introduced in the input current . . . . . . . 21
Figure 34.
THD optimizer circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 35.
THD optimization: standard TM PFC controller (left side) and L6564H (right side) . . . . . . 23
Figure 36.
Effect of boost inductor saturation on the MOSFET current and detection method . . . . . . 24
Figure 37.
Interface circuits that let the DC-DC converter’s controller IC disable the L6564H . . . . . . 25
Figure 38.
High voltage startup generator: internal schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 39.
Timing diagram: normal power-up and power-down sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 40.
High voltage startup behavior during latch-off protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 41.
High voltage startup managing the DC-DC output short-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 42.
Demonstration board EVL6564H - 100 W, wide-range mains: electrical schematic. . . . . . 29
Figure 43.
EVL6564H demonstration board: compliance to EN61000-3-2 standard . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 44.
EVL6564H demonstration board: compliance to JEITA-MITI standard . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 45.
EVL6564H demonstration board: input current waveform @230 V -50 Hz - 100 W load . . 30
Figure 46.
EVL6564H demonstration board: input current waveform @100 V - 50 Hz - 100 W load . 30
Figure 47.
SO-14 package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com