Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LDA08 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LDA08
Description  Low-cost Digital to Analog converter, 8 lines of 8 bit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LDA08 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LDA08 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
INDUSTRIAL AUTOMATION
Pagina 4
Legenda:
BUS a 8 bit
A0-A15
= O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D7
= I/O - Data BUS: BUS dei dati.
INT
= I - Interrupt request: richiesta d’interrupt.
NMI
= I - Non Mascherable Interrupt: richiesta d’interrupt non mascherabile.
HALT
= O - Halt State: stato di Halt.
MREQ
= O - Memory Request: richiesta di operazione in memoria.
IORQ
= O - Input/Output Request: richiesta di operazione in Input/Output.
RD
= O - Read Cycle Status: richiesta di lettura.
WR
= O - Write Cycle Status: richiesta di scrittura.
BUSAK
= O - Bus Aknowledge: riconoscimento della richiesta di utilizzo del BUS.
WAIT
= I - Wait: attesa.
BUSRQ
= I - Bus Request: richiesta di utilizzo del BUS.
RESET
= O - Reset: azzeramento.
M1
= O - Machine cycle one: primo ciclo macchina.
RFSH
= O - Refresh: rinfresco per memorie dinamiche.
MEMDIS = I - Memory Display: segnale emesso dal dispositivo periferico mappato in memoria.
VDUSEL = O - VDU Selection: abilitazione per il dispositivo periferico ad ad essere mappato
in memoria.
IEI
= I - Interrupt Enable Input: abilitazione interrupt da BUS in catene di priorità
CLK
= O - Clock: clock di sistema.
R.T.
= I - Reset Tast: tasto di reset.
+5Vcc
= I - Linea di alimentazione a +5Vcc.
+12 Vcc
= I - Linea di alimentazione a +12 Vcc.
-12 Vcc
= I - Linea di alimentazione a -12 Vcc.
GND
=- Linea di massa per tutti i segnali del BUS.
BUS a 16 bit
A0-A21
= O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D15
= I/O - Data BUS: BUS dei dati.
RDUDS
= O - Read Upper Data Strobe: lettura del byte superiore BUS dati.
WRUDS
= O - Write Upper Data Strobe: scrittura del byte superiore BUS dati.
IACK
= O - Interrrupt Acknowledge: riconoscimento della richiesta d’nterrupt da parte della
CPU.
RDLDS
= O - Read Lower Data Strobe: lettura del byte inferiore BUS dati.
WRLDS
= O - Write Lower Data Strobe: scrittura del byte inferiore BUS dati.
N.B.
Le indicazioni di direzionalità sopra riportate sono riferite ad una scheda di comando (CPU o GPC®)
e sono mantenute inalterate in modo da non avere ambiguità d’interpretazione nel caso di sistemi
composti da più schede.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com