Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LDA08 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LDA08
Description  Low-cost Digital to Analog converter, 8 lines of 8 bit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LDA08 Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LDA08 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
INDUSTRIAL AUTOMATION
Pagina 5
SEGNALAZIONI VISIVE
La scheda LDA 08 é dotata di 2 LEDs con cui segnala alcune condizione di stato:
LD1 - Di colore verde, segnala che si sta lavorando con il DAC IC 11.
LD2 - Di colore verde, segnala che si sta lavorando con il DAC IC 12.
TRIMMERS DI REGOLAZIONE TENSIONE DI RIFERIMENTO E TARATURA
La scheda LDA 08 é dotata di 9 trimmers necessari per la regolazione della tensione di riferimento
e la tarature delle 8 uscite analogiche del D/A converter.
TR1 - Consente di tarare la tensione di riferimento della sezione D/A converter.
TR2 - Consente di tarare l’offset del canale A del D/A converter IC 11.
TR3 - Consente di tarare l’offset del canale B del D/A converter IC 11.
TR4 - Consente di tarare l’offset del canale C del D/A converter IC 11.
TR5 - Consente di tarare l’offset del canale D del D/A converter IC 11.
TR6 - Consente di tarare l’offset del canale A del D/A converter IC 12.
TR7 - Consente di tarare l’offset del canale B del D/A converter IC 12.
TR8 - Consente di tarare l’offset del canale C del D/A converter IC 12.
TR9 - Consente di tarare l’offset del canale D del D/A converter IC 12.
TARATURE
La scheda LDA 08 viene sottoposta ad un accurato test di collaudo che provvede a verificare la
funziionalità della scheda ed allo stesso tempo a tararla in tutte le sue parti. La taratura viene effettuata
in laboratorio a temperatura costante di +20 gradi Centigradi seguendo la procedura di seguito
descritta:
- Si effettua la taratura di precisione della tensione di riferimento relativa alla sezione di D/A
converter, agendo sull’apposito trimmer TR1. Questa viene impostata ad un valore di +5V se in
IC6 é montato l’integrato REF 02; mentre se su tale zoccolo é inserito il componente REF 01, la
VRef viene settata a +10V.
Il valore della tensione di riferimento, determina anche il fondo scala del D/A converter.
- Si effettua la regolazione degli offset dei quattro canali del D/A converter, agendo sui relativi
trimmers TR2, TR3, TR4...TR9. Tale regolazione viene effettuata impostando il valore di 0V sul
canale del D/A che si vuole andara a tarare, quindi si agisce sul relativo trimmer fino ad ottenere
tale valore di tensione sul corrispondente pin del connettore CN2.
- Si bloccano tutti i trimmers della scheda tarati, tramite vernice.
Una volta completato il collaudo, tutti i trimmers della scheda vengono bloccati, in modo da
garantireuna immunità della taraturaanche ad eventuali sollecitazioni meccaniche (vibrazioni,
spostamenti, ecc.).
L’utente di norma non deve intervenire sulla taratura della scheda, ma se lo dovesse fare (derive
termiche, del tempo, ecc.), deve rigorosamente seguire la procedura sopra illustrata.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com