Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LEUWD1W101 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEUWD1W101
Description  compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEUWD1W101 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEUWD1W101 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEUWD1W101 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2013-05-28
2
Version 1.2
LE UW D1W1 01
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 17
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1)Seite 17
Bestellnummer
IF = 700 mA
V [lm]
LE UW D1W1
01-5L6M-GMKM-T01
112 ... 224
Q65110A8591
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 means that only one group 5L, 5M,
6L, 6M, 7L, 8L will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5L, 5M, 6L, 6M, 7L, 8L enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LE UW
D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com