Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PTK8607 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PTK8607
Description  8 Bit Micro-controller Data Sheet
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PTK8607 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  PTK8607 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers PTK8607 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
PTK8607 Data Sheet
==========================================
=====================================================================================
Page2
1. 簡介
型
式
PTK8607
ROM 大小(Word)
2048
RAM 大小(Byte)
72
指令(Bits)
16
資料匯流排(Byte)
8
指令數目
49
最大操作頻率(MHz)
20
操作電壓(V)
2.5 到 6.0
指令時間(nS)
≥ 200
特別暫存器
11
可程式化 I/O
20
即時計數器
1
計數器預除器
1
堆疊深度(Level)
4
看門狗功能
開/關
振盪型式
RC/LP/XT/HS
上拉電阻腳位
Port1/Port2/Port3
下拉電阻腳位
Port1/Port2/Port3
電源重置
1
包裝
PDIP28/SOP28
2. 說明
PTK8607 是一顆運算速度高,抗雜訊能力強,CMOS 製程超大型積體電路微處理器。 一
顆 IC 內包含 2048 個 EPROM 及 72 個 RAM。無論如何,PTK8607 是一個使用上非常方便的
微處理器,可利用最少的外部組件,提供最多的功能,縮短客戶發展的時間。
3. 應用
PTK8607 應用領域適用於馬達控制、高速自動控制系統、低消耗功率遙控發射接收器、
充電器、玩具、汽車、聲音及電腦週邊...等產品。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com