Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GPC150 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GPC150
Description  General Purpose Controller Z84C15
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GPC150 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GPC150 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 103 page
background image
Via dell' Artigiano, 8/6
40016 San Giorgio di Piano
(Bologna) ITALY
E-mail: grifo@grifo.it
http://www.grifo.it
http://www.grifo.com
Tel. +39 051 892.052 (r.a.) FAX: +39 051 893.661
, GPC®, grifo®, sono marchi registrati della ditta grifo®
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
MANUALE TECNICO
GPC
® 150
General Purpose Controller Z84C15
GPC
® 150
Edizione 3.00 Rel. 23 Febbraio 2000
Formato singola Europa da 100x160mm con interfaccia per il BUS industriale
Abaco®; CPU CMOS 84C15 con quarzo da 32 MHz; fino a 512K EPROM
o FLASH EPROM e fino a 512K SRAM; RAM/ROM disk gestite tramite
FGDOS; EEPROM seriale fino a 8 K; FLASH EPROM seriale disponibile
in diversi formati, fino ad un massimo di 4 M; dip Switch da 8 vie e jumper
di configurazione leggibili da software; 1 LED di attività; 2 linee seriali in RS
232 di cui una settabile in RS 422, RS 485 o Current Loop, supporto per
protocolli HDLC, SDLC, ecc. con baud rate fino a 115 KBaud; 40 linee di
I/O TTL; 4 timer counter; 8 linee di A/D Converter con Sample & Hold,
5,5
µs, range 0÷2,5V con possibilità di lavorare in differenziale(±2,5V), 12
bits+segno, oltre 140.000 conversioni al secondo, sequencer interno, funzione
di Self Calibration e programmazione del Conversion Rates, possibilità di
monitorare autonomamente un ingresso analogico generando un INT;
circuiteria di power failure in grado di generare interrupt; Real Time Clock
in grado di gestire giorno, mese, anno, giorno della settimana, ore, minuti,
secondi e di generare un INT con cadenze definibili da software; Watch Dog
resettabili da software visualizzati tramite LED; circuiteria di back up per
RAM e RTC con batteria al Litio e connettore per eventuale batteria esterna;
unica tensione di alimentazione a 5Vdc, 260 mA; vasta disponibilità di
software di base e di ambienti di sviluppo che consentono di poter utilizzare
la scheda tramite un normale PC, tra i pacchetti disponibili si possono citare:
FGDOS 150; PASCAL 80; CBZ 80; NSB8; RSD 150; HI TECH C 80;
GET 80; DDS MICRO C 85; EMBEDDED PASCAL; NO ICE Z80; ecc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com