Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GPC150 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GPC150
Description  General Purpose Controller Z84C15
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GPC150 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GPC150 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 103 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 14
GPC® 150
Rel. 3.00
CN5 - CONNETTORE PER INGRESSI A/D CONVERTER
CN5 é un connettore a scatolino a 90 gradi con passo 2.54 mm a 20 piedini.
Tramite CN5 possono essere collegate le 8 linee analogiche d'ingresso all'apposita circuiteria
esterna. Tali linee sono direttamente collegate all'A/D di bordo della scheda, sono a bassa impedenza,
sono provviste di un condensatore di filtro e possono variare nel range 0
÷2,490 V o 0÷5,000 V nel
caso di ingressi singoli o nel rande
±2,490 V o ±5,000 V nel caso di ingressi differenziali. Tramite
l'installazione di un opportuno modulo di conversione é inoltre possibile acquisire gli 8 ingressi
singoli in corrente nel range 0
÷20 mA o 4÷20 mA. La gestione della conversione é completamente
effettuata via software tramite la programmazione dell'LM 12H458, mentre la disposizione dei
segnali su questo connettore é studiata in modo da ridurre tutti i problemi di rumore ed interferenza,
garantendo quindi un'ottima trasmissione del segnale.
FIGURA 6: CN5 - CONNETTORE PER INGRESSI A/D CONVERTER
Legenda:
CHn
= I - Linea analogica d'ingresso collegata al canale n dell'A/D Converter
AGND
=
- Linea di massa analogica
+5 Vdc
= O - Linea di alimentazione a +5 Vcc
GND
=
- Linea di massa digitale
N.C.
=
- Non collegato
12
34
56
78
910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+5 Vdc
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
N.C.
N.C.
CH0
CH1
CH2
CH3
CH7
CH5
CH6
CH4
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com