Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GPC150 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GPC150
Description  General Purpose Controller Z84C15
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GPC150 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GPC150 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 103 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 6
GPC® 150
Rel. 3.00
DISPOSITIVI DI CLOCK
Sulla GPC® 150 sono presenti tre circuiti separati che provvedono a generare rispettivamente la
frequenza di clock per la CPU (32 MHz), la frequenza per la generazione del Baud Rate (1,8432
MHz), relativo alle linee di comunicazione seriale della scheda e il clock per il convertitore A/D (8
MHz). La scelta di utilizzare tre circuiti e quindi tre quarzi indipendenti, è legata alla possibilità di
poter variare la frequenza di lavoro della CPU senza dover intervenire sul software di gestione della
comunicazione ed allo stesso tempo avere la possibilità di raggiungere le massime prestazioni in
termini di tempo, sia per quanto riguarda l’esecuzione che la comunicazione seriale .
A/D CONVERTER
La sezione opzionale di A/D converter della GPC® 150 é basata sul potente LM 12H458 in grado
di acquisire 8 canali nel range 0
÷2,490V o 0÷5,000V in tensione o 0÷20 mA o 4÷20 mA in corrente
oppure 4 canali differenziali nel range
±2,490V o ±5,000V, con una risoluzione massima di 12 bits
più segno. La sezione é provvista di Sample & Hold, di un A/D converter ad approssimazioni
sucessive, con 5,5
µs di tempo di conversione, ed é in grado di sviluppa oltre 140.000 conversioni
al secondo. Alcune caratteristiche come: un sequencer interno, il trasferimento dati in DMA, la
funzione di self calibration, la programmazione del conversion rates, il settaggio della risoluzione,
una FIFO per le conversioni ed il controllo autonomo di limiti (monitorizza un ingresso analogico
generando un interrupt quando questo esce dai valori impostati), facilitano notevolmente la sua
gestione senza continuamente richiedere l'intervento della CPU.
Dal punto di vista software sono programmabili tutte le funzionalità del componente tramite 27
registri situati nello spazio di I/O.
Il codice dell'opzione A/D converter da specificare in fase di ordine è .AD.
LINEE DI I/O DEL PPI 82C55
Periferica in grado di gestire tre port paralleli da 8 bit per un totale di 24 linee di I/O logico a livello
TTL, con direzionalità settabile a livello di byte. Tali linee di I/O aprono ulteriori possibilità di
impiego della GPC® 150 (ad esempio nella gestione di periferiche non intelligenti, interfacce, ecc.)
anche quando l’handshake delle comunicazioni è completamente da gestire via software. Il chip PPI
82C55 viene completamente gestito via software tramite la programmazione di 4 registri situati nello
spazio di I/O della CPU da un’apposita logica di controllo.
WATCH DOG
La scheda GPC® 150 è provvista di due circuiterie separate di Watch Dog che, se utilizzate,
consentono di uscire da stati di loop infinito o da condizioni anomale non previste dal programma
applicativo. Tali circuiterie sono composte da una sezione monostabile interna al microprocessore
caratterizzata da un tempo di intervento programmabile e da una sezione astabile/monostabile
esterna con un tempo d’intervento tipico di circa 1420 msec. La gestione avviene completamente
via software (tramite l’acceso ad opportuni registri situati nello spazio d’indirizzamento della CPU)
e conferisce al sistema basato sulla scheda, una sicurezza estrema.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com