| Electronic Components Datasheet Search |
|
GPC150 Datasheet(PDF) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GPC150 Datasheet(HTML) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
45 / 103 page ![]() grifo® ITALIAN TECHNOLOGY Pagina 38 GPC® 150 Rel. 3.00 COMUNICAZIONE SERIALE La linea di comunicazione seriale A della scheda GPC® 150 può essere bufferata solo in RS 232, mentre la linea seriale B può essere bufferata in RS 232, RS 422, RS 485 o Current Loop. La selezione del tipo d’interfacciamento avviene via hardware e viene effettuata tramite un opportuno strippaggio dei jumpers di bordo, come può essere desunto dalla lettura delle precedenti tabelle. Dal punto di vista software sono invece definibili tutti i parametri del protocollo fisico di comunicazione tramite la programmazione dei registri interni della CPU. Alcuni componenti necessari per le configurazioni RS 422, RS 485 e Current Loop non sono montati e collaudati sulla scheda in configurazione di default; per questo la prima configurazione della seriale B non in RS 232 deve essere sempre effettuata dai tecnici grifo®. A questo punto l'utente può cambiare autonomamente la configurazione seguendo le informazioni sotto riportate: - LINEA SERIALE B SETTATA IN RS 232 (configurazione default) IC21 = driver MAX 202 J9 = indifferente IC25 = indifferente J10 = posizione 1-2 IC26 = indifferente J11, J12 = indifferente IC27 = indifferente IC28 = indifferente - LINEA SERIALE B SETTATA IN CURRENT LOOP (opzione .CLOOP) IC21 = indifferente J9 = indifferente IC25 = nessun componente J10 = posizione 2-3 IC26 = nessun componente J11, J12 = non connessi IC27 = HCPL 4200 IC28 = HCPL 4100 Da ricordare che l'interfaccia seriale in current loop é di tipo passivo e si deve quindi collegare una linea current loop attiva, ovvero provvista di un proprio alimentatore. L'interfaccia current loop può essere utilizzata per realizzare sia connessioni punto punto che multipunto con un collegamento a 4 o 2 fili. - LINEA SERIALE B SETTATA IN RS 422 (opzione .RS 422) IC21 = indifferente J9 = posizione 2-3 IC25 = SN 75176 o MAX 483 J10 = posizione 2-3 IC26 = SN 75176 o MAX 483 J11, J12 = (*1) IC27 = nessun componente IC28 = nessun componente Lo stato del segnale /RTSB, gestito via software, consente di abilitare o disabilitare il trasmettitore come segue: /RTSB = livello basso = stato logico 0 -> trasmettitore attivo /RTSB = livello alto = stato logico 1 -> trasmettitore disattivo Per sistemi punto punto, la linea /RTSB può essere mantenuta sempre bassa (trasmettitore sempre attivo), mentre per sistemi multipunto si deve attivare il trasmettitore solo in corrispondenza della trasmissione. |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |