Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GPC150 Datasheet(PDF) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GPC150
Description  General Purpose Controller Z84C15
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GPC150 Datasheet(HTML) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GPC150 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers GPC150 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 103 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 27
GPC® 150
Rel. 3.00
Legenda:
CPU a 8 bit
A0-A15
= O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D7
= I/O - Data BUS: BUS dei dati.
/INT
= I - Interrupt request: richiesta d’interrupt.
/NMI
= I - Non Mascherable Interrupt: richiesta d’interrupt non mascherabile.
/HALT
= O - Halt state: stao di Halt.
/MREQ
= O - Memory Request: richiesta di operazione in memoria.
/IORQ
= O - Input Output Request: richiesta di operazione in Input Output.
/RD
= O - Read cycle status: richiesta di lettura.
/WR
= O - Write cycle status: richiesta di scrittura.
/BUSAK
= O - BUS Acknowledge: riconoscimento della richiesta di utilizzo del BUS.
/WAIT
= I - Wait: Attesa.
/BUSRQ
= I - BUS Request: richiesta di utilizzo del BUS.
/RESET
= O - Reset: azzeramento.
/M1
= O - Machine cycle one: primo ciclo macchina.
/RFSH
= O - Refresh: rinfresco per memorie dinamiche.
/MEMDIS = I - Memory Display: segnale emesso dal dispositivo periferico mappato in memoria.
VDUSEL = O - VDU Selection: abilitazione per il dispositivo periferico ad essere mappato in
memoria.
/IEI
= I - Interrupt Enable Input: abilitazione interrupt da BUS in catene di priorità.
CLK
= O - Clock: clock di sistema.
/R.T.
= I - Reset Tast: tasto di reset.
+5 Vdc
= I - Linea di alimentazione a +5 Vcc.
+12 Vdc
= O - Linea di alimentazione a +12 Vcc.
-12 Vdc
= O - Linea di alimentazione a -12 Vcc.
GND
= O - Linea di massa per tutti i segnali del BUS.
N.C.
=
- Non Collegato
CPU a 16 bit
A0-A22
= O - Address BUS: BUS degli indirizzi.
D0-D15
= I/O - Data BUS: BUD dei dati.
/RD UDS = O - Read Upper Data Strobe: lettura del byte superiore sul BUS dati.
/WR UDS = O - Write Upper Data Strobe: scrittura del byte superiore sul BUS dati.
/IACK
= O - Interrupt Acknowledge: riconoscimento della richiesta d’interrupt da parte della
CPU.
/RD LDS = O - Read Lower Data Strobe: lettura del byte inferiore sul BUS dati.
/WR LDS = O - Write Lower Data Strobe: scrittura del byte inferiore sul BUS dati.
N.B.
Le indicazioni di direzionalità sopra riportate sono riferite ad una scheda di comando (CPU o GPC®)
e sono state mantenute inalterate in modo da non avere ambiguità d'interpretazione nel caso di sistemi
composti da più schede.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com