Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432148SW Datasheet(PDF) 37 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432148SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432148SW Datasheet(HTML) 37 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432148SW Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 1140 page
background image
1.
 概要
4
表 1.1 概要(1)
項 目
仕  様
CPU
■汎用レジスタマシン
・16 ビット×16 本の汎用レジスタ
 (8 ビット×16 本、32 ビット×8 本としても使用可能)
■リアルタイム制御向きの高速動作
・最高動作周波数:20MHz/5V、10MHz/3V
・高速演算
8
/16/32 ビットレジスタ間加減算:50ns(20MHz 動作時)
16
×16 ビットレジスタ間乗算:1000ns(20MHz 動作時)
32
÷16 ビットレジスタ間除算:1000ns(20MHz 動作時)
■高速動作に適した命令セット
・65 種類の基本命令
・8/16/32 ビット転送/演算命令
・符号なし/符号付き乗除算命令
・強力なビット操作命令
■2 種類の CPU 動作モード
・ノーマルモード:アドレス空間 64k バイト
・アドバンストモード:アドレス空間 16M バイト
動作モード
・3 種類の MCU 動作モード
内蔵ROM無効拡張モード
内蔵ROM有効拡張モード
シングルチップモード
内蔵ROM有効拡張モード
シングルチップモード
モード
1
2
3
CPU
動作モード
ノーマル
アドバンスト
ノーマル
内蔵
ROM
無効
有効
有効
初期値
8ビット
8ビット
なし
8ビット
なし
最大値
16ビット
16ビット
16ビット
内  容
外部データバス
バスコントローラ
・外部拡張エリアを 2 ステートまたは 3 ステートアクセス空間に設定可能
・外部拡張エリアにプログラムウェイトのステート数を設定可能
データトランスファ
コントローラ(DTC)
【H8S/2148 シリーズに
内蔵】
・内部割込み/ソフトウェアによる起動
・1 つの起動要因に対して、複数回・複数種類の転送が可能
・リピートモード/ブロック転送モードなどの転送可能
・DTC を起動した割込みを CPU に要求可能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com