Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432148SW Datasheet(PDF) 63 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432148SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432148SW Datasheet(HTML) 63 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432148SW Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 1140 page
background image
1.
 概要
30
分類
記号
ピン番号 入出力
名称および機能
FP-100B
TFP-100B
A/D
変換器
(ADC)
AN7
∼
AN0
45
∼38
入力
アナログ入力
A/D
変換器のアナログ入力端子です。
CIN0
∼
CIN15
26
∼29、
32
∼35、
48
、47、
31
、30、
21
、20、
11
、10
入力
拡張 A/D 入力
拡張 A/D 入力端子を A/D 変換器に接続可能です。ただ
し、デジタル入出力端子と兼用であるため、精度が低下
します。
ADTRG
25
入力
A/D
変換外部トリガ入力
A/D
変換開始のための外部トリガ入力端子です。
D/A
変換器
(DAC)
DA0
DA1
44
45
出力
アナログ出力
D/A
変換器のアナログ出力端子です。
A/D
変換器
D/A
変換器
AVCC
37
入力
アナログ電源
A/D
変換器、D/A 変換器のアナログ電源端子です。
A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合、システムの
電源(+5V または+3V)に接続してください。
AVref
36
入力
アナログレファレンス電圧
A/D
変換器、D/A 変換器の基準電源端子です。
A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合、システムの
電源(+5V または+3V)に接続してください。
AVSS
46
入力
アナロググランド
A/D
変換器、D/A 変換器のグランド端子です。
システムの電源(0V)に接続してください。
タイマコネクション
VSYNCI
HSYNCI
CSYNCI
VFBACKI
HFBACKI
28
52
54
29
26
入力
タイマコネクション入力
タイマコネクションの同期信号入力端子です。
VSYNCO
HSYNCO
CLAMPO
CBLANK
27
53
32
60
出力
タイマコネクション出力
タイマコネクションの同期信号出力端子です。
I2C
バス
インタフェース
(IIC)
【オプション】
SCL0
SCL1
12
99
入出力 I
2C クロック入出力(チャネル 0、1)
I2C
クロック入出力端子です。
バス駆動機能をもっています。
SCL0
の出力形式は NMOS オープンドレインです。
SDA0
SDA1
16
51
入出力 I
2C データ入出力(チャネル 0、1)
I2C
のデータ入出力端子です。
バス駆動機能をもっています。
SDA0
の出力形式は NMOS オープンドレインです。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com