Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432148SW Datasheet(PDF) 38 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432148SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432148SW Datasheet(HTML) 38 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432148SW Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 1140 page
background image
1.
 概要
5
表 1.1 概要(2)
項 目
仕  様
16
ビットフリーランニ
ングタイマ(FRT)
×1 チャネル
・16 ビットフリーランニングカウンタ×1(外部イベントカウント可能)
・アウトプットコンペア出力×2
・インプットキャプチャ入力×4(バッファ動作可能)
8
ビットタイマ(TMR)
×2 チャネル
(TMR0、TMR1)
1
チャネル当たり
・8 ビットアップカウンタ(外部イベントカウント可能)
・タイムコンスタントレジスタ×2
・2 チャネルの接続が可能
タイマコネクション
および
8
ビットタイマ(TMR)
×2 チャネル
(TMRX、TMRY)
【タイマコネクションと
TMRX
は、H8S/2148 シ
リーズに内蔵】
入出力および FRT、TMR1、TMRX、TMRY を相互に接続可能
・入力信号またはその分周波形のパルス幅や周期を測定(FRT、TMR1)
・入力信号のエッジをモディファイした波形の出力が可能(FRT、TMR1)
・入力信号のデューティの判定が可能(TMRX)
・入力信号に同期した波形の出力が可能(FRT、TMRX、TMRY)
・周期的波形の自動生成が可能(FRT、TMRY)
ウォッチドッグタイマ
(WDT)×2 チャネル
・ウォッチドッグタイマ/インターバルタイマの選択が可能
・サブクロックによる動作が可能(1 チャネルのみ)
8
ビットPWMタイマ
(PWM)
【H8S/2148 シリーズ、
H8S/2147N
に内蔵】
・最大 16 出力
・デューティ:0∼100%デューティのパルスを設定可能
・分解能:1/256
・最大キャリア周波数:1.25MHz(20MHz 動作時)
14
ビットPWMタイマ
(PWMX)
・最大 2 出力
・分解能:1/16384
・最大キャリア周波数:312.5kHz(20MHz 動作時)
シリアルコミュニケー
ションインタフェース
(SCI)×2 チャネル
(SCI0、SCI1)
・調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
・マルチプロセッサ通信機能
IrDA
付き SCI
×1 チャネル
(SCI2)
・調歩同期式モード/クロック同期式モードの選択が可能
・マルチプロセッサ通信機能
・IrDA 規格バージョン 1.0 に対応
・TxD、RxD を IrDA フォーマットにエンコード/デコード



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com