Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432148SW Datasheet(PDF) 84 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432148SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432148SW Datasheet(HTML) 84 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432148SW Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 1140 page
background image
2.
 CPU
51
2.5.2
 メモリ上でのデータ構成
メモリ上でのデータ構成を
図 2.11 に示します。
本 CPU は、メモリ上のワードデータ/ロングワードデータをアクセスすることができ
ます。これらは、偶数番地から始まるデータに限定されます。奇数番地から始まるワード
データ/ロングワードデータをアクセスした場合、アドレスの最下位ビットは 0 とみなさ
れ、1 番地前から始まるデータをアクセスします。この場合、アドレスエラーは発生しま
せん。命令コードについても同様です。
70
76
543210
MSB
LSB
MSB
MSB
LSB
LSB
アドレス
L番地
L番地
2M番地
2N番地
2N+1番地
2N+2番地
2N+3番地
1ビットデータ
バイトデータ
ワードデータ
ロングワードデータ
データ形
データイメージ
2M+1番地
図 2.11 メモリ上でのデータ構成
なお、SP(ER7)をアドレスレジスタとしてスタックをアクセスするときは、必ずワー
ドサイズまたはロングワードサイズでアクセスしてください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com