Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432148SW Datasheet(PDF) 39 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432148SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432148SW Datasheet(HTML) 39 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432148SW Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp HD6432148SW Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 1140 page
background image
1.
 概要
6
表 1.1 概要(3)
項 目
仕  様
キーボード バッファ
コントローラ(PS2)
×3 チャネル
【H8S/2148 シリーズ、
H8S/2147N
に内蔵】
・PS/2 インタフェースに準拠
・送信出力をソフトウェアで直接操作
・データ受信は 8 ビットシフトレジスタに入力
・データ受信完了割込み、パリティエラー検出、ストップビットモニタ
ホストインタフェース
(HIF)
【H8S/2148 シリーズ、
H8S/2147N
に内蔵】
・8 ビットホストインタフェース(ISA)ポート
・5 つのホスト割込み要求(HIRQ11、HIRQ1、HIRQ12、HIRQ3、HIRQ4)
・通常および高速 GATE A20 出力
・4 つのレジスタセット
 (それぞれ 2 つのデータレジスタとステータスレジスタから構成)
キーボード
コントローラ
・マトリクスキーボードを、ウェイクアップ割込み付きキーボードスキャ
ンおよびセンスポートの構成で制御
A/D
変換器
・分解能:10 ビット
・入力:8 チャネル(アナログ専用端子)
16
チャネル(キーボードセンスポートと同一端子)
・高速変換:最小変換時間 6.7 μ s(20MHz 動作時)
・シングル/スキャンモードの選択が可能
・サンプル&ホールド機能
・外部トリガ/タイマトリガによる A/D 変換の起動が可能
D/A
変換器
・分解能 8 ビット
・出力:2 チャネル
I/O
ポート
・入出力端子 74 本(内 24 本は、LED 駆動可能)
・入力専用端子 8 本
・入出力端子中 VCCB(別電源)駆動端子 8 本(H8S/2148 シリーズ、
 H8S/2147N)
メモリ
・フラッシュメモリまたはマスク ROM
・高速スタティック RAM
H8S/2144
、H8S/2148
H8S/2143
H8S/2142
、H8S/2147、
H8S/2147N
RAM
4k
バイト
4k
バイト
2k
バイト
ROM
128k
バイト
96k
バイト
64k
バイト
製品名
割込みコントローラ
・外部割込み端子 9 本(NMI、IRQ0∼IRQ7)
・内部割込み要因 44 要因
・3 レベルの優先順位設定が可能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com