Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 838 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 838 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 834Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 835Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 836Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 837Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 838Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 839Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 838 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
805
【注】
*1 A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合でも、AVCC、AVref、AVSS 端子を開放しないでください。
A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合でも、AVCC、AVref 端子は電源(V
CC)に接続するなどの方法
で 2.0V∼5.5V の範囲の電圧を印加してください。このとき、AV
ref≦AVCC としてください。
*2 P67
∼P60 にはそれと兼用の周辺機能入力を含みます。
*3
IRQ2 には、それと兼用の ADTRG 端子を含みます。
*4 H8S/2148
シリーズでは、P52/SCK0/SCL0、P97/SDA0 は NMOS プッシュプル出力です。
SCL0
、SDA0(ICE=1)から High レベル出力するためにはプルアップ抵抗を外付けする必要があります。
H8S/2148
シリーズでは、P52/SCK0、P97(ICE=0)の High レベルは NMOS で駆動されます。
*5 IICS=0
、ICE=0 および KBIOE=0 の場合です。バス駆動機能を選択した場合の Low レベル出力は別途定め
ます。
*6
ポート 6 の印加電圧の上限は、CIN 入力非選択時は V
CC+0.3V、CIN 入力選択時は VCC+0.3V と AVCC+0.3V
のいずれか低い電圧です。該当端子が出力モードの場合、出力電圧が印加電圧に相当します。
*7
ポート A の印加電圧の上限は、
CIN
入力非選択時は V
CCB+0.3V、
CIN
入力選択時は V
CCB+0.3V と AVCC+0.3V
のいずれか低い電圧です。該当端子が出力モードの場合、出力電圧が印加電圧に相当します。
*8
ポート A の特性は、V
CCB 依存、その他の端子の特性は VCC 依存です。
*9
フラッシュメモリへの書き込み/消去動作は、V
CC=3.0V∼3.6V 、Ta=0∼+75℃の範囲としてください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com