Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 842 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 842 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 838Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 839Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 842 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
809
表 26.5 バス駆動特性
条件:V
CC=3.0V∼5.5V、VSS=0V
対象端子:SCL1∼SCL0、SDA1∼SDA0(バス駆動機能選択)
項 目
記号
min
typ
max
単位
測定条件
シュミット
V
T
−
V
CC×0.3
――
VV
CC =3.0V∼5.5V
トリガ入力電圧
V
T
+
――
V
CC×0.7
V
CC =3.0V∼5.5V
V
T
+ - V
T
−
V
CC×0.05
――
V
CC =3.0V∼5.5V
入力 High
レベル電圧
V
I H
V
CC×0.7
―
V
CC + 0.5
V
V
CC =3.0V∼5.5V
入力 Low
レベル電圧
V
IL
- 0.5
―
V
CC×0.3
V
V
CC =3.0V∼5.5V
出力 Low
V
OL
――
0.8
V
I
OL=16mA 、VCC=4.5V ∼5.5V
レベル電圧
―
―
0.5
I
OL=8mA
――
0.4
I
OL=3mA
入力容量
C
in
――
20
pF
V
in=0V、f =1MHz、Ta=25℃
スリーステート
リーク電流
(オフ状態)
|I
TSI|―
―
1.0
μ AV
in=0.5 ∼VCC - 0.5V
SCL
、SDA 出力
立ち下がり時間
t
Of
20 + 0.1Cb
―
250
ns
V
CC =3.0V∼5.5V
条件:V
CC=3.0V∼5.5V、 VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V
対象端子:PS2AC、PS2AD、PS2BC、PS2BD、PS2CC、PS2CD
PA7
∼PA4(バス駆動機能選択)
項 目
記号
min
typ
max
単位
測定条件
出力 Low
V
OL
――
0.8
V
I
OL=16mA 、VCCB=4.5V ∼5.5V
レベル電圧
―
―
0.5
I
OL=8mA
――
0.4
I
OL=3mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com