Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 846 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 846 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 847Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 848Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 849Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 850Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 846 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
813
表 26.8 バスタイミング(2)(アドバンストモード使用時)
条件 A:V
CC=5.0V±10%、VCCB=5.0V±10%、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 B:V
CC=4.0V∼5.5V、VCCB=4.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 C:V
CC=3.0V∼5.5V、VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃
条件 C
条件 B
条件 A
項 目
記号
10MHz
16MHz
20MHz
単位
測定条件
min
max
min
max
min
max
アドレス遅延時間
t
AD
―
60
―
45
―
30
ns
図 26.10
アドレスセットアップ時間
t
AS
0.5
×t
cyc - 50
―
0.5
×t
cyc - 35
―
0.5
×t
cyc - 25
―
ns
∼
アドレスホールド時間
t
AH
0.5
×t
cyc - 20
―
0.5
×t
cyc - 15
―
0.5
×t
cyc - 10
―
ns
図 26.14
CS 遅延時間(IOS)
t
CSD
―
60
―
45
―
30
ns
AS 遅延時間
t
ASD
―
60
―
45
―
30
ns
RD 遅延時間 1t
RSD1
―
60
―
45
―
30
ns
RD 遅延時間 2t
RSD2
―
60
―
45
―
30
ns
リードデータセットアップ時間
t
RDS
35
―
20
―
15
―
ns
リードデータホールド時間
t
RDH
0
―
0
―
0
―
ns
リードデータアクセス時間 1t
ACC1
―
1.0
×t
cyc - 80
―
1.0
×t
cyc - 55
―
1.0
×t
cyc - 40
ns
リードデータアクセス時間 2t
ACC2
―
1.5
×t
cyc - 50
―
1.5
×t
cyc - 35
―
1.5
×t
cyc - 25
ns
リードデータアクセス時間 3t
ACC3
―
2.0
×t
cyc - 80
―
2.0
×t
cyc - 55
―
2.0
×t
cyc - 40
ns
リードデータアクセス時間 4t
ACC4
―
2.5
×t
cyc - 50
―
2.5
×t
cyc - 35
―
2.5
×t
cyc - 25
ns
リードデータアクセス時間 5t
ACC5
―
3.0
×t
cyc - 80
―
3.0
×t
cyc - 55
―
3.0
×t
cyc - 40
ns
WR 遅延時間 1t
WRD1
―
60
―
45
―
30
ns
WR 遅延時間 2t
WRD2
―
60
―
45
―
30
ns
WR パルス幅 1t
WSW1
1.0
×t
cyc - 40
―
1.0
×t
cyc - 30
―
1.0
×t
cyc - 20
―
ns
WR パルス幅 2t
WSW2
1.5
×t
cyc - 40
―
1.5
×t
cyc - 30
―
1.5
×t
cyc - 20
―
ns
ライトデータ遅延時間
t
WDD
―
60
―
45
―
30
ns
ライトデータセットアップ時間
t
WDS
0
―
0
―
0
―
ns
ライトデータホールド時間
t
WDH
20
―
15
―
10
―
ns
WAIT セットアップ時間
t
WTS
60
―
45
―
30
―
ns
WAIT ホールド時間
t
WTH
10
―
5
―
5
―
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com