Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 843 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 843 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 839Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 847Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 843 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
810
26.2.3
 AC 特性
クロックタイミング、制御信号タイミング,バスタイミング,および内蔵周辺機能タイ
ミングを以下に示します。
AC
特性測定条件は
図 26.4 を参照してください。
(1)クロックタイミング
表 26.6 にクロックタイミングを示します。ここで規定するクロックタイミングは、ク
ロック(φ)出力と、クロック発振器(水晶)と外部クロック入力(EXTAL 端子)の発
振安定時間です。外部クロック入力(EXTAL 端子および EXCL 端子)タイミングの詳細
については、
「第 24 章 クロック発振器」を参照してください。
表 26.6 クロックタイミング
条件 A:V
CC=5.0V±10%、 VCCB=5.0V±10%、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 B:V
CC=4.0V∼5.5V、 VCCB=4.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 C:V
CC=3.0V∼5.5V、 VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃
条件 C
条件 B
条件 A
測定
項 目
記号
10MHz
16MHz
20MHz
単位
条件
min
max
min
max
min
max
クロックサイクル時間
t
cyc
100
500
62.5
500
50
500
ns
図 26.5
クロックハイレベルパルス幅
t
CH
30
―
20
―
17
―
ns
図 26.5
クロックローレベルパルス幅
t
CL
30
―
20
―
17
―
ns
クロック立ち上がり時間
t
Cr
―
20
―
10
―
8ns
クロック立ち下がり時間
t
Cf
―
20
―
10
―
8ns
リセット発振安定時間(水晶)
t
OSC1
20
―
10
―
10
―
ms
図 26.6
ソフトウエアスタンバイ発振安定時間 (水晶)t
OSC2
8
―
8
―
8
―
ms
図 26.7
外部クロック出力安定遅延時間
t
DEXT
500
―
500
―
500
―μ s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com