Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 839 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 839 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 835Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 836Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 837Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 838Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 839Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 839 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
806
表 26.3 DC 特性(6)
条件:V
CC=3.0V∼5.5V*
5、V
CCB=3.0V∼5.5V、AVCC*
1=3.0V∼5.5V、
AV
ref=3.0V∼5.5V、VSS=AVSS*
1=0V、T
a=-20∼+75℃*
5
項 目
記号
min
typ
max
単位
測定条件
入力リーク電流 RES
|I
in|――
10.0
μ AV
in=0.5 ∼VCC - 0.5V
STBY、NMI、MD1∼MD0
――
1.0
ポート 7
――
1.0
V
in=0.5 ∼AVCC - 0.5V
スリーステート
リーク電流
(オフ状態)
ポート 1∼6
ポート 8、9、A*
4、B
|I
TSI|―
―
1.0
μ AV
in=0.5 ∼VCC - 0.5V 、
V
in=0.5 ∼VCCB - 0.5V
入力プルアップ ポート 1∼3- I
p
10
―
150
μ AV
in=0V
MOS
電流
ポート A*
4、B、
ポート 6(P6PUE=0)
30
―
250
V
cc=3.0V ∼3.6V 、
V
ccB=3.0V ∼3.6V
ポート 6(P6PUE=1)
3
―
70
入力容量
RES
(4)
C
in
――
80
pF V
in=0V
NMI
――
50
f
=1MHz
P52
、P97、P42、
P86
、PA7∼PA2
――
20
T
a=25℃
上記(4)以外の入力端子
―
―
15
消費電流*
2
通常動作時
I
CC
―
50
70
mA f
=10MHz
スリープ時
―
40
60
mA f
=10MHz
スタンバイ時*
3
―
0.01
5.0
μ AT
a≦50℃
――
20.0
50
℃<T
a
アナログ
A/D
、D/A 変換中
AI
CC
―
1.2
2.0
mA
電源電流
A/D
、D/A 変換待機時
―
0.01
5.0
μ AAV
CC=2.0V∼5.5V
リファレンス
A/D
変換中
AI
ref
―
0.5
1.0
mA
電源電流
A/D
、D/A 変換中
―
2.0
5.0
A/D
、D/A 変換待機時
―
0.01
5.0
μ AAV
ref=2.0V∼AVCC
アナログ電源電圧*
1
AV
CC
3.0
―
5.5
V
動作時
2.0
―
5.5
待機時、非使用時
RAM
スタンバイ電圧
V
RAM
2.0
――
V
【注】
*1 A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合でも、AVCC、AVref、AVSS 端子を開放しないでください。
A/D
変換器、D/A 変換器を使用しない場合でも、AVCC、AVref 端子は電源(V
CC)に接続するなどの方法
で 2.0V∼5.5V の範囲の電圧を印加してください。このとき、AV
ref≦AVCC としてください。
*2
消費電流値は、V
I H min=VCC - 0.5V 、VCCB - 0.5V 、VI L max=0.5V の条件下で、すべての出力端子を無負
荷状態にして、さらに内蔵プルアップ MOS をオフ状態にした場合の値です。
*3V
RAM≦VCC<3.0V のとき、VI H min=VCC×0.9 、VCCB×0.9 、VI L max=0.3V とした場合の値です。
*4
ポート A の特性は V
CCB 依存、その他の端子の特性は VCC 依存です。
*5
フラッシュメモリへの書き込み/消去は V
CC=3.0V∼3.6V 、Ta=0∼+75℃の範囲としてください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com