Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 840 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 840 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 836Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 837Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 838Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 839Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 840 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
807
表 26.4 出力許容電流値
条件:V
CC=4.0V∼5.5V、 VCCB=4.0V∼5.5V、VSS= 0V
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
項 目
記号
min
typ
max
単位
出力 Low レベル許容電流
(1 端子あたり)
SCL1
∼SCL0、SDA1∼
SDA0
、PS2AC∼PS2CC、
PS2AD
∼PS2CD、
PA7
∼PA4(バス駆動機能選択)
I
OL
――
20
mA
ポート 1、2、3
――
10
RESO
――
3
上記以外の出力端子
―
―
2
出力 Low レベル許容電流
ポート 1、2、3 の総和
Σ I
OL
――
80
mA
(総和)
上記を含む、全出力端子の総和
―
―
120
出力 High レベル許容電流
(1 端子あたり)
全出力端子
- I
OH
――
2mA
出力 High レベル許容電流
(総和)
全出力端子の総和
Σ - I
OH
――
40
mA
条件:V
CC=3.0V∼5.5V、VCCB=3.0V∼5.5V、VSS= 0V、Ta= -20∼+75℃
項 目
記号
min
typ
max
単位
出力 Low レベル許容電流
(1 端子あたり)
SCL1
∼SCL0、SDA1∼SDA0、
PS2AC
∼PS2CC、
PS2AD
∼PS2CD、
PA7
∼PA4(バス駆動機能選択)
I
OL
――
10
mA
ポート 1、2、3
――
2
RESO
――
1
上記以外の出力端子
―
―
1
出力 Low レベル許容電流
ポート 1、2、3 の総和
Σ I
OL
――
40
mA
(総和)
上記を含む、全出力端子の総和
―
―
60
出力 High レベル許容電流
(1 端子あたり)
全出力端子
- I
OH
――
2mA
出力 High レベル許容電流
(総和)
全出力端子の総和
Σ - I
OH
――
30
mA
【注】
1. LSI
の信頼性を確保するため、出力電流値は表 26.4 の値を超えないようにしてくださ
い。
2.
ダーリントントランジスタや、LED を直接駆動する場合には、図 26.1、図 26.2 に示す
ように、出力に必ず電流制限抵抗を挿入してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com