Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 844 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 844 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 840Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 841Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 842Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 847Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 848Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 844 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
811
(2)制御信号タイミング
表 26.7 に制御信号タイミングを示します。サブクロック(φ=32.768kHz)で動作可能
な外部割込みは、NMI、IRQ0∼2、6、7 のみです。
表 26.7 制御信号タイミング
条件 A:V
CC=5.0V±10%、VCCB=5.0V±10%、VSS=0V、
φ=32.768kHz、2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 B:V
CC=4.0V∼5.5V、VCCB=4.0V∼5.5V、VSS=0V、
φ=32.768kHz、2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 C:V
CC=3.0V∼5.5V、VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V、
φ=32.768kHz、2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃
条件 C
条件 B
条件 A
項 目
記号
10MHz
16MHz
20MHz
単位 測定条件
min
max
min
max
min
max
RES セットアップ時間
t
RESS
300
―
200
―
200
―
ns
図 26.8
RES パルス幅
t
RESW
20
―
20
―
20
―
t
cyc
NMI
セットアップ時間(NMI)
t
NMIS
250
―
150
―
150
―
ns
図 26.9
NMI
ホールド時間  (NMI)
t
NMIH
10
―
10
―
10
―
ns
NMI
パルス幅(NMI)
(ソフトウェアスタンバイモード
 からの復帰時)
t
NMIW
200
―
200
―
200
―
ns
IRQ
セットアップ時間
(IRQ7 ∼IRQ0)
t
IRQS
250
―
150
―
150
―
ns
IRQ
ホールド時間
(IRQ7 ∼IRQ0)
t
IRQH
10
―
10
―
10
―
ns
IRQ
パルス幅
(IRQ7、IRQ6、IRQ2∼IRQ0)
(ソフトウェアスタンバイモード
 からの復帰時)
t
IRQW
200
―
200
―
200
―
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com