Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 847 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 847 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 843Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 844Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 847Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 848Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 849Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 850Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 851Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 847 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
814
(4)内蔵周辺モジュールタイミング
表 26.9∼表 26.11 に内蔵周辺モジュールタイミングを示します。サブクロック動作時
(φ=32.768kHz)に動作可 能な内蔵周辺モジュールは、I/O ポート 、外部割込み(NMI、
IRQ0
∼2、6、7)、ウォッチドッグタイマ、8 ビットタイマ(チャネル 0、1)のみです。
表 26.9 内蔵周辺モジュールタイミング(1)
条件 A:V
CC=5.0V±10%、VCCB=5.0V±10%、VSS=0V、
φ=32.768kHz*
1、2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 B:V
CC=4.0V∼5.5V、VCCB=4.0V∼5.5V、VSS=0V、
φ=32.768kHz*
1、2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃(通常仕様品)、Ta= -40∼+85℃(広温度範囲仕様品)
条件 C:V
CC=3.0V∼5.5V、VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V、
φ=32.768kHz*
1、2MHz∼最大動作周波数、T
a= -20∼+75℃
条件 C
条件 B
条件 A
項 目
記号
10MHz
16MHz
20MHz
単位 測定条件
min
max
min
max
min
max
I/O
出力データ遅延時間
t
PWD
―
100
―
50
―
50
ns
図 26.15
ポート 入力データセットアップ時間
t
PRS
50
―
30
―
30
―
入力データホールド時間
t
PRH
50
―
30
―
30
―
FRT
タイマ出力遅延時間
t
FTOD
―
100
―
50
―
50
ns
図 26.16
タイマ入力セットアップ時間
t
FTIS
50
―
30
―
30
―
タイマクロック入力セットアップ時間
t
FTCS
50
―
30
―
30
―図 26.17
タイマクロック
単エッジ指定
t
FTCWH
1.5
―
1.5
―
1.5
―
t
cyc
パルス幅
両エッジ指定
t
FTCWL
2.5
―
2.5
―
2.5
―
TMR
タイマ出力遅延時間
t
TMOD
―
100
―
50
―
50
ns
図 26.18
タイマリセット入力セットアップ時間
t
TMRS
50
―
30
―
30
―図 26.20
タイマクロック入力セットアップ時間
t
TMCS
50
―
30
―
30
―図 26.19
タイマクロック
単エッジ指定
t
TMCWH
1.5
―
1.5
―
1.5
―
t
cyc
パルス幅
両エッジ指定
t
TMCWL
2.5
―
2.5
―
2.5
―
PWM
、
PWMX
パルス出力遅延時間
t
PWOD
―
100
―
50
―
50
ns
図 26.21
SCI
入力クロック
調歩同期
t
Scyc
4
―
4
―
4
―
t
cyc
図 26.22
サイクル
クロック同期
6
―
6
―
6
―
入力クロックパルス幅
t
SCKW
0.4
0.6
0.4
0.6
0.4
0.6
t
Scyc
入力クロック立ち上がり時間
t
SCKr
―
1.5
―
1.5
―
1.5
t
cyc
入力クロック立ち下がり時間
t
SCKf
―
1.5
―
1.5
―
1.5
送信データ遅延時間(クロック同期)
t
TXD
―
100
―
50
―
50
ns
図 26.23
受信データセットアップ時間
(クロック同期)
t
RXS
100
―
50
―
50
―
受信データホールド時間
(クロック同期)
t
RXH
100
―
50
―
50
―
A/D
変換器
トリガ入力セットアップ時間
t
TRGS
50
―
30
―
30
―
ns
図 26.24
WDT
RESO 出力遅延時間
t
RESD
―
200
―
120
―
100
ns
図 26.25
RESO 出力パルス幅
t
RESOW
132
―
132
―
132
―
t
cyc
【注】
*1
サブクロック動作時に使用可能な内蔵周辺モジュールのみ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com