Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 849 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 849 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 845Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 846Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 847Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 848Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 849Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 850Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 851Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 852Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 853Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 849 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
816
表 26.10 キーボードバッファコントローラタイミング
条件:V
CC=3.0V∼5.5V、VCCB=3.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=2MHz∼最大動作周波数
T
a= -20∼+75℃
項 目
記号
規格値
単位 測定条件
備考
min
typ
max
KCLK
、KD 出力立ち下がり時間 t
KBF
20 + 0.1Cb
―
250
ns
図 26.27
KCLK
、KD 入力データ
ホールド時間
t
KBIH
150
――
ns
KCLK
、KD 入力データ
セットアップ時間
t
KBIS
150
――
ns
KCLK
、KD 出力遅延時間
t
KBOD
――
450
ns
KCLK
、KD の容量性負荷
C
b
――
400
pF
表 26.11 I
2 C バスタイミング
条件:V
CC=3.0V∼5.5V、VSS=0V、φ=5MHz∼最大動作周波数
項 目
記号
規格値
単位
測定条件
備考
min
typ
max
SCL
入力サイクル時間
t
SCL
12
――
t
cyc
図 26.28
SCL
入力 High パルス幅
t
SCLH
3
――
t
cyc
SCL
入力 Low パルス幅
t
SCLL
5
――
t
cyc
SCL
、SDA 入力立ち上がり
時間
t
Sr
――
7.5*
1
t
cyc
SCL
、SDA 入力立ち下がり
時間
t
Sf
――
300
ns
SCL
、SDA 入力
スパイクパルス除去時間
t
SP
――
1t
cyc
SDA
入力バスフリー時間
t
BUF
5
――
t
cyc
開始条件入力ホールド時間
t
STAH
3
――
t
cyc
再送開始条件入力
セットアップ時間
t
STAS
3
――
t
cyc
停止条件入力
セットアップ時間
t
STOS
3
――
t
cyc
データ入力セットアップ時間
t
SDAS
0.5
――
t
cyc
データ入力ホールド時間
t
SDAH
0
――
ns
SCL
、SDA の容量性負荷
C
b
――
400
pF
【注】
*1I
2C モジュールで使用するクロックの選択により、17.5t
c yc とすることが可能です。詳細
は「16.4 使用上の注意」を参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com