Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 853 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 853 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 849Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 850Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 851Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 852Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 853Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 854Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 855Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 856Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 853 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
820
26.2.6
 フラッシュメモリ特性
表 26.15 にフラッシュメモリ特性を示します。
表 26.15 フラッシュメモリ特性(書き込み/消去時の動作範囲)
5V
版条件:
V
CC=5.0V±10%、VSS=0V、
T
a=0∼+75℃(通常仕様品)、Ta=0∼+85℃(広温度範囲仕様品)
3V
版条件:
V
CC=3.0V∼3.6V、VSS=0V、Ta=0∼+75℃
項目
記号
min.
typ.
max.
単位
測定条件
書き込み時間*
1*2*4
tP
―
10
200
ms/
32
バイト
消去時間*
1*3*6
tE
―
100
1200 ms/
ブロック
書き替え回数
NWEC
――
100
回
書き込み時 SWE-bit セット後のウェイト時間*
1
x10
――
μ s
PSU-bit
セット後のウェイト時間*
1
y50
――
μ s
P-bit
セット後のウェイト時間*
1*4
z
150
―
200
μ s
P-bit
クリア後のウェイト時間*
1
α
10
――
μ s
PSU-bit
クリア後のウェイト時間*
1
β
10
――
μ s
PV-bit
セット後のウェイト時間*
1
γ
4
――
μ s
ダミーライト後のウェイト時間*
1
ε
2
――
μ s
PV-bit
クリア後のウェイト時間*
1
η
4
――
μ s
最大書き込み回数*
1*4*5
N
――
1000
回
z
=200 μ s のとき
消去時
SWE-bit
セット後のウェイト時間*
1
x10
――
μ s
ESU-bit
セット後のウェイト時間*
1
y
200
――
μ s
E-bit
セット後のウェイト時間*
1*6
z5
―
10
ms
E-bit
クリア後のウェイト時間*
1
α
10
――
μ s
ESU-bit
クリア後のウェイト時間*
1
β
10
――
μ s
EV-bit
セット後のウェイト時間*
1
γ
20
――
μ s
ダミーライト後のウェイト時間*
1
ε
2
――
μ s
EV-bit
クリア後のウェイト時間*
1
η
5
――
μ s
最大消去回数*
1*6*7
N
――
120
回
z
=10ms のとき
【注】
*1
各時間の設定は、書き込み/消去のアルゴリズムに従い行ってください。
*232
バイト当たりの書き込み時間(フラッシュメモリコントロールレジスタ(FLMCR1)の P-bit をセット
しているトータル期間を示します。プログラムベリファイ時間は含まれません。)
*31
ブロックを消去する時間(フラッシュメモリコントロールレジスタ(FLMCR1)の E-bit をセットしてい
るトータル期間を示します。イレースベリファイ時間は含まれません。)
*4
書き込み時間の最大値(tP(max))
tP
(max)=P-bit セット後のウェイト時間(z)×最大書き込み回数(N)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com